công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145502FN bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

tên linh kiện MC145502FN
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCM Codec-Filter Mono-Circuit
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LANSDALE [LANSDALE Semiconductor Inc.]
Trang chủ  http://www.lansdale.com
Logo LANSDALE - LANSDALE Semiconductor Inc.

MC145502FN bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

  MC145502FN Datasheet HTML 1Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145502FN Datasheet HTML 2Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145502FN Datasheet HTML 3Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145502FN Datasheet HTML 4Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145502FN Datasheet HTML 5Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145502FN Datasheet HTML 6Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145502FN Datasheet HTML 7Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145502FN Datasheet HTML 8Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145502FN Datasheet HTML 9Page - LANSDALE Semiconductor Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 26 page
background image
ML145502, ML145503, ML145505
LANSDALE Semiconductor, Inc.
ML145502/03/05 PCM CODEC–FILTER MONO–CIRCUIT BLOCK DIAGRAM
RCE
RDC
RECEIVE SHIFT
REGISTER
D/A
SHARED
DAC
÷ 1, 12, 16, 20
CCI PRESCALER
SEQUENCE
AND
CONTROL
TRANSMIT SHIFT
REGISTER
CCI
MSI
VLS
PDI
TDD
TDE
TDC
2.5 V
REF
RSI
CIRCUITRY
A/D
FREQUENCY
FREQUENCY
FREQUENCY
Controlled by VLS
Rx
≈ 100 kΩ (internal resistors)
VDD
VSS
RxO
RxG
RxO
VDD
VSS
VAG
Vref
RSI
TxI
– Tx
+ Tx
Rx
Rx
400
µA
RDD
+
+
+
1
NOTES:
www.lansdale.com
Page 2 of 26
Issue A


Số phần tương tự - MC145502FN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145502FN LANSDALE-MC145502FN Datasheet
1Mb / 26P
   PCM Codec-Filter Mono-Circuit
More results

Mô tả tương tự - MC145502FN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145506 LANSDALE-ML145506_08 Datasheet
2Mb / 20P
   PCM Codec-Filter Mono-Circuit
logo
Motorola, Inc
MC145500 MOTOROLA-MC145500 Datasheet
541Kb / 28P
   PCM CODEC-FILTER MONO- CIRCUIT
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145506 LANSDALE-ML145506 Datasheet
6Mb / 20P
   PCM Codec-Filter Mono-Circuit
logo
Motorola, Inc
MC145506 MOTOROLA-MC145506 Datasheet
405Kb / 24P
   PCM CODEC FILTER MONO CIRCUIT
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145502 LANSDALE-ML145502 Datasheet
1Mb / 26P
   PCM Codec-Filter Mono-Circuit
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK145567 KODENSHI-KK145567 Datasheet
373Kb / 10P
   PCM CODEC - FILTER
logo
Motorola, Inc
MC145554 MOTOROLA-MC145554 Datasheet
342Kb / 20P
   PCM Codec-Filter
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145554 LANSDALE-ML145554 Datasheet
1Mb / 18P
   PCM Codec-Filter
logo
Integral Corp.
IL145567 INTEGRAL-IL145567 Datasheet
355Kb / 10P
   PCM CODEC - FILTER
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145554 LANSDALE-ML145554_08 Datasheet
284Kb / 18P
   PCM Codec-Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com