công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PD-43R04-11 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PowerDynamics, Inc

tên linh kiện PD-43R04-11
Giải thích chi tiết về linh kiện  UVIVERSAL IEC 60320 C13 APPL. OUTLET; SOLDER TERMINALS, SNAP-IN
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWERDYNAMICS [PowerDynamics, Inc]
Trang chủ  http://www.powerdynamics.com/
Logo POWERDYNAMICS - PowerDynamics, Inc

PD-43R04-11 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PowerDynamics, Inc

  PD-43R04-11 Datasheet HTML 1Page - PowerDynamics, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
A
6
B
5
4
C
D
6
54
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
ALL DIMENSIONS FOR REFERENCE ONLY
Phone: 973 560-0019
Whippany, New Jersey
Fax: 973 560-0076
3
DRAWN
CHECK
APPR
BY
BY
BY
DATE:
DATE:
DATE:
2
NTS
SCALE:
SIZE:
PART #:
A
PART:
A
1
REV:
B
3
2
C
D
1
TOLERANCE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
X
±
1
X.X
±
0.4
X.XX
±
0.20
1 of 1
SHEET
UVIVERSAL IEC 60320 C13 APPL. OUTLET;
SOLDER TERMINALS, SNAP-IN
PD-43R04-11
C
BP
3/8/00
TD
10/24/01
PB
10/25/01
MATERIAL AND FINISH:
Insulator: Nylon 66, black, UL-94V-1 rated
Contacts: Brass, Tin plated
ELECTRICAL SPECIFICATIONS:
Current rating: 10 A
Voltage rating: 250 VAC
Current rating: 15 A
Voltage rating: 250 VAC
Insulation resistance: 100 Mohm min. at
500 VDC
Dielectric withstanding voltage: 2000 VAC
for one minute
Operating Temperature: 70°C
C
D E
V
US
NOTES:
Recommended panel thickness
0.8mm max. to 3.0mm max.
32.0
3X 4.00
35.2±0.2
25.0
3.1±0.2
3.0x2.0 TYP.
32.5
+0.1
A
+0.1
RECOMMENDED
PANEL CUTOUT
24.6
27.5±0.2
0.80 TYP.
3X 5.0
+0.5
29.5
+0.5
3X 2.5
+0.3
21.5
+0.5
15.8
-0.5
23.0
-0.5
4.00
14.0±0.2
25.7
25.4
25.5
25.6
25.7
PANEL THICKNESS
1.0 - 1.2
1.2 - 1.5
3.0
2.0
0.8 - 1.0
A
4X R1.0
14
9
8
8
5.6


Số phần tương tự - PD-43R04-11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PowerDynamics, Inc
PD-43R03-11 POWERDYNAMICS-PD-43R03-11 Datasheet
39Kb / 1P
   UNIVERSAL IEC 60320 C13 APPL. OUTLET; QC TERMINALS, SNAP-IN
PD-43R03-21 POWERDYNAMICS-PD-43R03-21 Datasheet
39Kb / 1P
   UNIVERSAL IEC 60320 C13 APPL. OUTLET; QC TERMINALS, SNAP-IN
More results

Mô tả tương tự - PD-43R04-11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PowerDynamics, Inc
PD-43R03-11 POWERDYNAMICS-PD-43R03-11 Datasheet
39Kb / 1P
   UNIVERSAL IEC 60320 C13 APPL. OUTLET; QC TERMINALS, SNAP-IN
43R65 POWERDYNAMICS-43R65 Datasheet
37Kb / 1P
   IEC 60320 C13 APPL. OUTLET; PCB TERMINALS, SIDE FLANGE
43R04-3X1X-XXX POWERDYNAMICS-43R04-3X1X-XXX Datasheet
48Kb / 1P
   10A/15A IEC 60320 APPL. OUTLET; SOLDER TERMINALS; SNAP-IN, PANEL MOUNT
44R02-X121-XXX POWERDYNAMICS-44R02-X121-XXX Datasheet
57Kb / 1P
   IEC 60320 C13 STRIP APPL. OUTLET; SNAP-IN, SOLDER TERMINAL WITH 1.7x4.0 SLOT
42R03-3X5X-XXX POWERDYNAMICS-42R03-3X5X-XXX Datasheet
41Kb / 1P
   IEC 60320 C14 APPL. INLET; SOLDER TERMINALS; SNAP-IN
44R02-X131-XXX POWERDYNAMICS-44R02-X131-XXX Datasheet
59Kb / 1P
   IEC 60320 C13 STRIP APPL. OUTLET; SNAP-IN, 4.8 Q.C. TERMINAL
42R51-5128 POWERDYNAMICS-42R51-5128 Datasheet
34Kb / 1P
   MINIATURE IEC 60320 C8 APPL. INLET; SNAP-IN, SOLDER TERMINALS
43R02-3X1X-XXX POWERDYNAMICS-43R02-3X1X-XXX Datasheet
46Kb / 1P
   10A/15A IEC 60320 APPL. OUTLET; SCREW TERMINALS; SNAP-IN, PANEL MOUNT
42R35-3X2X-XXX POWERDYNAMICS-42R35-3X2X-XXX Datasheet
43Kb / 1P
   IEC 60320 COMBINATION FUSE HOLDER APPL. INLET, SOLDER TERMINALS; SNAP-IN
42R33-3X2X-XXX POWERDYNAMICS-42R33-3X2X-XXX Datasheet
42Kb / 1P
   IEC 60320 SINGLE FUSE HOLDER APPL. INLET; SOLDER TERMINALS; SNAP-IN
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com