công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2412K bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện 2SC2412K
Giải thích chi tiết về linh kiện  General purpose small signal amplifier
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SC2412K bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  2SC2412K Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SC2412K Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SC2412K Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SC2412K Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SC2412K Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SC2412K Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SC2412K Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SC2412K Datasheet HTML 8Page - Rohm 2SC2412K Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
2SC5658 / 2SC4617EB / 2SC4617 / 2SC4081UB / 2SC4081U3 / 2SC2412K
     
Datasheet
l
lElectrical characteristic curves(Ta = 25°C)
Fig.5 Collector-Emitter Saturation Voltage
    vs. Collector Current(l)
Fig.6 Collector-Emitter Saturation Voltage
    vs. Collector Current(ll)
Fig.7 Base-Emitter Saturation Voltage
    vs. Collector Current (I)
Fig.8 Gain Bandwith Product vs.
     Emitter Current
                                                                                           
www.rohm.com
© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
4/12
20171207 - Rev.002


Số phần tương tự - 2SC2412K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SC2412K ROHM-2SC2412K Datasheet
77Kb / 3P
   2SC4097 / 2SC1741S
2SC2412K ROHM-2SC2412K Datasheet
109Kb / 4P
   General purpose transistor (50V, 0.15A)
logo
Weitron Technology
2SC2412K WEITRON-2SC2412K Datasheet
248Kb / 5P
   NPN General Purpose Transistors
logo
Rohm
2SC2412K ROHM-2SC2412K Datasheet
109Kb / 4P
   General purpose transistor (50V, 0.15A)
2SC2412K ROHM-2SC2412K Datasheet
89Kb / 4P
   General purpose transistor (50V, 0.15A)
More results

Mô tả tương tự - 2SC2412K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BC847B ROHM-BC847B_V01 Datasheet
1Mb / 10P
   General purpose small signal amplifier
20190128 - Rev.003
2SC4081UB ROHM-2SC4081UB Datasheet
82Kb / 4P
   General purpose small signal amplifier
2SC4617EB ROHM-2SC4617EB Datasheet
80Kb / 4P
   General purpose small signal amplifier
2SA1576UB ROHM-2SA1576UB_09 Datasheet
164Kb / 3P
   General purpose small signal amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
MPS2924 FAIRCHILD-MPS2924 Datasheet
41Kb / 1P
   NPN Small Signal General Purpose Amplifier
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N3691 NJSEMI-2N3691 Datasheet
129Kb / 1P
   NPN SMALL SIGNAL GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
logo
AUK corp
2SC5343S AUK-2SC5343S Datasheet
214Kb / 4P
   General small signal amplifier (General small signal amplifier)
logo
Rohm
2SC4081U3HZG ROHM-2SC4081U3HZG Datasheet
1Mb / 10P
   General purpose small signal amplifier(50V, 150mA)
2SC4081FRA ROHM-2SC4081FRA Datasheet
1Mb / 9P
   General purpose small signal amplifier(50V, 150mA)
20151009 - Rev.001
logo
Fairchild Semiconductor
2N5223 FAIRCHILD-2N5223 Datasheet
279Kb / 9P
   NPN Small Signal General Purpose Amplifier & Oscillator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com