công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145157DW2 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

tên linh kiện MC145157DW2
Giải thích chi tiết về linh kiện  PLL Frequency Synthesizer Family
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LANSDALE [LANSDALE Semiconductor Inc.]
Trang chủ  http://www.lansdale.com
Logo LANSDALE - LANSDALE Semiconductor Inc.

MC145157DW2 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

  MC145157DW2 Datasheet HTML 1Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145157DW2 Datasheet HTML 2Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145157DW2 Datasheet HTML 3Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145157DW2 Datasheet HTML 4Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145157DW2 Datasheet HTML 5Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145157DW2 Datasheet HTML 6Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145157DW2 Datasheet HTML 7Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145157DW2 Datasheet HTML 8Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145157DW2 Datasheet HTML 9Page - LANSDALE Semiconductor Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 35 page
background image
www.lansdale.com
Page 5 of 35
Issue A
ML145152
Parallel-Input PLL
Frequency Synthesizer
Interfaces with Dual–Modulus Prescalers
Legacy Device: Motorola/Freescale MC145152
The ML145152 is programmed by sixteen parallel inputs
for the N and A counters and three input lines for the R
counter. The device features consist of a reference oscillator,
selectable–reference divider, two–output phase detector,
10–bit programmable divide–by–N counter, and 6–bit pro-
grammable ÷ A counter.
• Operating Temperature Range: TA = – 40 to 85°C
• Low Power Consumption Through Use of CMOS
Technology
• 3.0 to 9.0 V Supply Range
• On– or Off–Chip Reference Oscillator Operation
• Lock Detect Signal
• Dual Modulus/Parallel Programming
• 8 User–Selectable ÷ R Values: 8, 64, 128, 256, 512,
1024, 1160, 2048
• ÷ N Range = 3 to 1023, ÷ A Range = 0 to 63
• Chip Complexity: 8000 FETs or 2000 Equivalent Gates
• See Application Note AN980
P DIP 28 = YP
PLASTIC DIP
CASE 710
SO 28W = -6P
SOG PACKAGE
CASE 751F
1
28
1
28
Note: Lansdale lead free (Pb) product, as it
becomes available, will be identified by a part
number prefix change from
ML to MLE.
CROSS REFERENCE/ORDERING INFORMATION
MOTOROLA
P DIP 28
MC145152P2
ML145152YP
SO 28W
MC145152DW2
ML145152-6P
LANSDALE
PACKAGE
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6
11
12
13
14
20
21
22
23
24
25
26
19
27
28
18
17
16
15
φR
RA0
VDD
VSS
fin
N0
φV
RA1
N3
N2
N1
RA2
MC
A5
A3
A4
OSCout
OSCin
LD
N5
N6
N7
N4
N9
A2
A0
N8
A1
PIN ASSIGNMENT


Số phần tương tự - MC145157DW2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145157DW2 MOTOROLA-MC145157DW2 Datasheet
718Kb / 36P
   Parallel-Input PLL Frequency Synthesizer
More results

Mô tả tương tự - MC145157DW2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TB31206FN TOSHIBA-TB31206FN Datasheet
602Kb / 15P
   PLL FREQUENCY SYNTHESIZER
logo
Analog Devices
ADF4107 AD-ADF4107_15 Datasheet
470Kb / 20P
   PLL Frequency Synthesizer
REV. D
ADF4108 AD-ADF4108 Datasheet
445Kb / 20P
   PLL Frequency Synthesizer
REV. 0
ADF4107BCPZ AD-ADF4107BCPZ Datasheet
470Kb / 20P
   PLL Frequency Synthesizer
Rev. D
EVAL-ADF4108EBZ1 AD-EVAL-ADF4108EBZ1 Datasheet
404Kb / 20P
   PLL Frequency Synthesizer
REV. B
ADF4106 AD-ADF4106_15 Datasheet
361Kb / 24P
   PLL Frequency Synthesizer
Rev. E
logo
Sanyo Semicon Device
LC72131K SANYO-LC72131K Datasheet
206Kb / 22P
   PLL Frequency Synthesizer
logo
Analog Devices
ADF4108S AD-ADF4108S Datasheet
791Kb / 21P
   PLL Frequency Synthesizer
REV. A
logo
Infineon Technologies A...
PMB2304R INFINEON-PMB2304R Datasheet
1Mb / 33P
   PLL-FREQUENCY SYNTHESIZER
Version 2.1 June 2002
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145106 LANSDALE-ML145106_08 Datasheet
151Kb / 8P
   PLL Frequency Synthesizer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com