công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML145403 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

tên linh kiện ML145403
Giải thích chi tiết về linh kiện  Drivers/Receivers RS 232/EIA??32?밇 and CCITT V.28
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LANSDALE [LANSDALE Semiconductor Inc.]
Trang chủ  http://www.lansdale.com
Logo LANSDALE - LANSDALE Semiconductor Inc.

ML145403 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

  ML145403_08 Datasheet HTML 1Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145403_08 Datasheet HTML 2Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145403_08 Datasheet HTML 3Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145403_08 Datasheet HTML 4Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145403_08 Datasheet HTML 5Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145403_08 Datasheet HTML 6Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145403_08 Datasheet HTML 7Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145403_08 Datasheet HTML 8Page - LANSDALE Semiconductor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
www.lansdale.com
Page 7 of 8
Issue A
LANSDALE Semiconductor, Inc.
ML145403, ML145404, ML145405, ML145408
OUTLINEDIMENSIONS
P DIP 20 = RP
(ML145403RP, ML145404RP, ML145405RP)
PLASTIC DIP
CASE 738–03
1.070
0.260
0.180
0.022
0.070
0.015
0.140
15°
0.040
1.010
0.240
0.150
0.015
0.050
0.008
0.110
0.020
25.66
6.10
3.81
0.39
1.27
0.21
2.80
0.51
27.17
6.60
4.57
0.55
1.77
0.38
3.55
15°
1.01
0.050 BSC
0.100 BSC
0.300 BSC
1.27 BSC
2.54 BSC
7.62 BSC
MIN
MIN
MAX
MAX
INCHES
MILLIMETERS
DIM
A
B
C
D
E
F
G
J
K
L
M
N
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN
FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE MOLD
FLASH.
-A-
C
K
N
E
GF
D 20 PL
J 20 PL
L
M
-T-
SEATING
PLANE
1
10
11
20
0.25 (0.010)
T A
M
M
0.25 (0.010)
T B
M
M
B
P DIP 24 = LP
(ML145408LP)
PLASTIC DIP
CASE 724–03
NOTES:
1. CHAMFERED CONTOUR OPTIONAL.
2. DIMENSION L TO CENTER OF LEADS WHEN
FORMED PARALLEL.
3. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
4. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
–A–
–B–
24
13
12
1
–T–
SEATING
PLANE
24 PL
K
E
F
N
C
D
G
M
A
M
0.25 (0.010)
T
24 PL
J
M
B
M
0.25 (0.010)
T
L
M
NOTE 1
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
1.230
1.265
31.25
32.13
B
0.250
0.270
6.35
6.85
C
0.145
0.175
3.69
4.44
D
0.015
0.020
0.38
0.51
E
0.050 BSC
1.27 BSC
F
0.040
0.060
1.02
1.52
G
0.100 BSC
2.54 BSC
J
0.007
0.012
0.18
0.30
K
0.110
0.140
2.80
3.55
L
0.300 BSC
7.62 BSC
M
0
15
0
15
N
0.020
0.040
0.51
1.01


Số phần tương tự - ML145403_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145403-6P LANSDALE-ML145403-6P Datasheet
916Kb / 8P
   Drivers/Receivers RS 232/EIA-232-E and CCITT V.28
ML145403DW LANSDALE-ML145403DW Datasheet
916Kb / 8P
   Drivers/Receivers RS 232/EIA-232-E and CCITT V.28
ML145403P LANSDALE-ML145403P Datasheet
916Kb / 8P
   Drivers/Receivers RS 232/EIA-232-E and CCITT V.28
ML145403RP LANSDALE-ML145403RP Datasheet
916Kb / 8P
   Drivers/Receivers RS 232/EIA-232-E and CCITT V.28
More results

Mô tả tương tự - ML145403_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145403 LANSDALE-ML145403 Datasheet
916Kb / 8P
   Drivers/Receivers RS 232/EIA-232-E and CCITT V.28
ML145406 LANSDALE-ML145406_08 Datasheet
208Kb / 10P
   Driver/Receiver EIA 232?밇 and CCITT V.28
logo
Integral Corp.
IN145406 INTEGRAL-IN145406 Datasheet
112Kb / 3P
   EIA-232-E / V.28 DRIVERS/RECEIVERS
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145406 LANSDALE-ML145406 Datasheet
759Kb / 10P
   Driver/Receiver EIA 232-E and CCITT V.28 (Formerly RS-232-D)
logo
Texas Instruments
MAX232 TI-MAX232_08 Datasheet
669Kb / 17P
[Old version datasheet]   DUAL EIA-232 DRIVERS/RECEIVERS
MAX232 TI-MAX232_07 Datasheet
562Kb / 16P
[Old version datasheet]   DUAL EIA-232 DRIVERS/RECEIVERS
REVISED MARCH 2004
logo
Unisonic Technologies
75232 UTC-75232 Datasheet
300Kb / 10P
   MULTIPLE RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS
logo
Texas Instruments
GD75323 TI-GD75323 Datasheet
158Kb / 11P
[Old version datasheet]   MULTIPLE RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS
SN75185 TI-SN75185_06 Datasheet
357Kb / 19P
[Old version datasheet]   MULTIPLE RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS
logo
STMicroelectronics
ST75185 STMICROELECTRONICS-ST75185 Datasheet
478Kb / 18P
   MULTIPLE RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com