công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM1938SF6 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co.

tên linh kiện LM1938SF6
Giải thích chi tiết về linh kiện  White LED Step-Up Converter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HTC [HTC Korea TAEJIN Technology Co.]
Trang chủ  http://www.htckorea.co.kr
Logo HTC - HTC Korea TAEJIN Technology Co.

LM1938SF6 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co.

  LM1938SF6 Datasheet HTML 1Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1938SF6 Datasheet HTML 2Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1938SF6 Datasheet HTML 3Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1938SF6 Datasheet HTML 4Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1938SF6 Datasheet HTML 5Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1938SF6 Datasheet HTML 6Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
White LED Step-Up Converter
LM1938
Aug. 2011 – Pre
- 2
-
HTC
Ordering Information
Package
Order No.
Package Marking
Supplied As
Status
SOT-23 6L
LM1938SF6
LM1938
Reel
Active
PIN CONFIGURATION
SW
GND
FB
OVP
Vin
/SHDN
SOT-23-6
1
2
34
5
6
PIN DESCRIPTION
SOT-23-6L
Pin No.
Name
Function
1
SW
Switching Pin. This is the collector of the internal NPN power switch.
Connect to inductor and diode. Minimize the metal trace area
connected to this pin to reduce EMI.
2
GND
Ground Pin. Connect directly to local ground plane.
3
FB
Feedback Pin. Reference voltage is 95mV.
Connect LEDs and a resistor at this pin.
4
SHDN
Shutdown Pin. Connect to 1.5V or higher to enable device; 0.4V or less
to disable device.
5
OVP
Over voltage protection, 29.
6
Vin
Input Supply Pin. Bypass this pin with a capacitor as close to the device
as possible.


Số phần tương tự - LM1938SF6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM193 NSC-LM193 Datasheet
322Kb / 15P
   Low Power Low Offset Voltage Dual Comparators
logo
Texas Instruments
LM193 TI1-LM193 Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   LM193, LM293, LM393, LM2903, LM393B and LM2903B Dual Comparators
logo
NXP Semiconductors
LM193 PHILIPS-LM193 Datasheet
121Kb / 6P
   Low power dual voltage comparator
1995 Nov 27
logo
Texas Instruments
LM193 TI1-LM193 Datasheet
1Mb / 46P
[Old version datasheet]   LM193, LM293, LM393, LM2903, LM393B and LM2903B Dual Comparators
LM193 TI-LM193 Datasheet
413Kb / 18P
[Old version datasheet]   DUAL DIFFERENTIAL COMPARATORS
More results

Mô tả tương tự - LM1938SF6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
MX841 IXYS-MX841 Datasheet
202Kb / 6P
   White LED Step-Up Converter
logo
Anachip Corp
AP1521 ANACHIP-AP1521 Datasheet
200Kb / 8P
   White LED Step-Up Converter
logo
Unisonic Technologies
L1937 UTC-L1937 Datasheet
60Kb / 7P
   WHITE LED STEP-UP CONVERTER
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP3019A BCDSEMI-AP3019A Datasheet
619Kb / 15P
   WHITE LED STEP-UP CONVERTER
logo
Unisonic Technologies
L5100 UTC-L5100_10 Datasheet
294Kb / 7P
   WHITE LED STEP-UP CONVERTER
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP3036 BCDSEMI-AP3036 Datasheet
484Kb / 14P
   WHITE LED STEP-UP CONVERTER
logo
Diodes Incorporated
AP3036B DIODES-AP3036B Datasheet
517Kb / 11P
   WHITE LED STEP-UP CONVERTER
logo
Unisonic Technologies
L5100 UTC-L5100 Datasheet
121Kb / 7P
   WHITE LED STEP-UP CONVERTER
logo
Gamma Microelectronics ...
GM1937 GAMMA-GM1937 Datasheet
133Kb / 9P
   WHITE LED STEP-UP CONVERTER
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP3029 BCDSEMI-AP3029_09 Datasheet
779Kb / 16P
   WHITE LED STEP-UP CONVERTER
AP3031 BCDSEMI-AP3031 Datasheet
340Kb / 16P
   WHITE LED STEP-UP CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com