công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCT1117B-5.0 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện MCT1117B-5.0
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

MCT1117B-5.0 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Micro Commercial Components

  MCT1117B-5.0 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components MCT1117B-5.0 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components MCT1117B-5.0 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
MCT1117B-ADJ
MCT1117B-1.8
MCT1117B-2.5
MCT1117B-3.3
MCT1117B-5.0
Features
x Low Dropout Voltage: 1.15V(typ.) at 1A Output Current
Maximum Ratings
Symbol
Rating
Value
Unit
Input Voltage
20
V
TJ
Junction Temperature
1
50
O C
TSTG
Storage Temperature
-55 to +150
O C
 omponents
20736 Marilla
Street Chatsworth

 !"#
$%    !"#
Revision:
B
20
17/05/25
SOT-223
1. ADJ/GND
2. OUTPUT
3. IN
www.mccsemi.com
1 of
3

Lead Free Finish/RoHS Compliant ("P" Suffix designates
RoHS Compliant. See ordering information)
Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"
1
2
3
Vi
DIMENSIONS
INCHES
MM
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
NOTE
B
.130
.146
3.30
3.70
C
.264
.287
6.70
7.30
D
.001
.004
0.02
0.10
E
.114
.122
2.90
3.10
F
.091
2.30
G
---
.071
---
1.80
H
.009
.014
0.23
0.35
J
.030
---
0.75
---
A
.248
.264
6.30
6.70
LOW
DROPOUT LINEAR
REGULATOR
Micro Commercial Components
M C C
R
Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
Moisture Sensitivity Level 1
RthJA
Thermal Resistance From Junction To Ambient
100
o
C/W
400
V
VESD
ESD Voltage (Machine Model)
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Parameter
Symbol
Value
Unit
Input Voltage
Vi
15
V
Operating Junction Temperature
Tj
-25~+125


Số phần tương tự - MCT1117B-5.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Conquer Electronics Co....
MCT1.25 CONQUER-MCT1.25 Datasheet
196Kb / 1P
   8.35 x 3.95 x 5.0 mm
MCT1.60 CONQUER-MCT1.60 Datasheet
196Kb / 1P
   8.35 x 3.95 x 5.0 mm
logo
Adam Technologies, Inc.
MCT1011G ADAM-TECH-MCT1011G Datasheet
209Kb / 2P
   SCREW MACHINE SOCKETS & TERMINAL STRIPS
MCT1011G ADAM-TECH-MCT1011G Datasheet
114Kb / 1P
   SCREW MACHINE SOCKETS & TERMINAL STRIPS
MCT1011T ADAM-TECH-MCT1011T Datasheet
209Kb / 2P
   SCREW MACHINE SOCKETS & TERMINAL STRIPS
More results

Mô tả tương tự - MCT1117B-5.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
AMS1117 HMSEMI-AMS1117 Datasheet
675Kb / 10P
   low-dropout linear regulator.
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AZ1117B BCDSEMI-AZ1117B_V01 Datasheet
527Kb / 23P
   LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
Jul. 2009 Rev. 1. 8
logo
Texas Instruments
TPS71525-DIE TI1-TPS71525-DIE Datasheet
62Kb / 4P
[Old version datasheet]   LOW-DROPOUT LINEAR REGULATOR
logo
Ceramate Technical
CP1117 CERAMATE-CP1117 Datasheet
444Kb / 12P
   Low Dropout Linear Regulator
logo
Diodes Incorporated
AZ1117C DIODES-AZ1117C Datasheet
839Kb / 23P
   LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
AZ2117 DIODES-AZ2117 Datasheet
355Kb / 9P
   LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
July 2017
logo
ON Semiconductor
NCV8674 ONSEMI-NCV8674_11 Datasheet
157Kb / 11P
   Low Dropout Linear Regulator
October, 2011 ??Rev. 3
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
AMS1117-X.X YFWDIODE-AMS1117-X.X Datasheet
820Kb / 4P
   Low Dropout Linear Regulator
logo
Guangdong Kexin Industr...
KS1117 KEXIN-KS1117 Datasheet
1,018Kb / 3P
   Low Dropout Linear Regulator
logo
Analog Intergrations Co...
AIC2951 AIC-AIC2951 Datasheet
153Kb / 10P
   Low Dropout Linear Regulator
logo
Analog Devices
ADP3308 AD-ADP3308_15 Datasheet
128Kb / 8P
   Low Dropout Linear Regulator
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com