công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC78M15CDT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện MC78M15CDT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Three-Terminal Positive Voltage Regulators
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

MC78M15CDT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micro Commercial Components

  MC78M15CDT Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components MC78M15CDT Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components MC78M15CDT Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
0
100
200
300
400
500
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
-25
0
25
50
75
100
125
12
13
14
15
16
0
5
10
15
20
25
30
35
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
5
1015
2025
30
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
0
5
10
15
20
25
30
35
0
1
2
3
4
5
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
0
25
50
75
100
125
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Quiescent Current vs Output Current
V
in=23V
T
J=25
OUTPUT CURRENT I
O
(mA)
V
in=23V
I
O=350mA
Output Voltage vs Ambient Temperature
AMBIENT TEMPERATURE T
a
( )
I
O=0mA
T
J=25
INPUT VOLTAGE V
IN
(V)
Output Characteristics
I
O=0mA
I
O=200mA,350mA,500mA
T
J=25
INPUT VOLTAGE V
IN
(V)
Dropout Characteristics
INPUT VOLTAGE V
IN
(V)
Quiescent Current vs Input Voltage
I
O=0mA
T
J=25
Current Cut-off Grid Voltage
OUTPUT CURRENT I
O
(A)
V
IN=23V
T
J=25
Power Derating Curve
JUNCTION TEMPERATURE T
J
( )
Typical Characteristics
Revision: A
2016/07/06
www.mccsemi.com
2 of
3
Micro Commercial Components
M C C
R


Số phần tương tự - MC78M15CDT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC78M15CDT MOTOROLA-MC78M15CDT Datasheet
189Kb / 12P
   THREE-TERMINAL MEDIUM CURRENT POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
logo
ON Semiconductor
MC78M15CDT ONSEMI-MC78M15CDT Datasheet
153Kb / 16P
   500 mA Positive Voltage Regulators
November, 2005 ??Rev. 16
MC78M15CDTG ONSEMI-MC78M15CDTG Datasheet
153Kb / 16P
   500 mA Positive Voltage Regulators
November, 2005 ??Rev. 16
MC78M15CDTG ONSEMI-MC78M15CDTG Datasheet
230Kb / 15P
   500 mA Positive Voltage Regulators
May, 2013 ??Rev. 26
MC78M15CDTG ONSEMI-MC78M15CDTG Datasheet
137Kb / 15P
   500 mA Positive Voltage Regulators
March, 2016 ??Rev. 28
More results

Mô tả tương tự - MC78M15CDT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
MC7809CT MCC-MC7809CT Datasheet
490Kb / 3P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA7805AP KEC-KIA7805AP Datasheet
382Kb / 20P
   THREE TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Cystech Electonics Corp...
LM7806J3 CYSTEKEC-LM7806J3 Datasheet
503Kb / 12P
   Three Terminal Positive Voltage Regulators
LM7810J3 CYSTEKEC-LM7810J3 Datasheet
503Kb / 12P
   Three Terminal Positive Voltage Regulators
logo
Micro Commercial Compon...
MC78M05CT MCC-MC78M05CT Datasheet
583Kb / 4P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MC7800 NJSEMI-MC7800 Datasheet
427Kb / 6P
   THREE-TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
First Silicon Co., Ltd
LM7805P FS-LM7805P Datasheet
306Kb / 12P
   THREE TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Toshiba Semiconductor
TA78L05S TOSHIBA-TA78L05S_07 Datasheet
666Kb / 15P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
logo
Micro Commercial Compon...
MC78M05ACDT MCC-MC78M05ACDT Datasheet
168Kb / 3P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
MC78M05CDT MCC-MC78M05CDT Datasheet
330Kb / 3P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com