công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST730C08L1 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - International Rectifier

tên linh kiện ST730C08L1
Giải thích chi tiết về linh kiện  PHASE CONTROL THYRISTORS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

ST730C08L1 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - International Rectifier

  ST730C08L1 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier ST730C08L1 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier ST730C08L1 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier ST730C08L1 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier ST730C08L1 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier ST730C08L1 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier ST730C08L1 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier ST730C08L1 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
ST730C..L Series
7
www.irf.com
Bulletin I25191 rev. D 04/03
Fig. 9 - On-state Voltage Drop Characteristics
100
1000
10000
0.511.5
2
2.5
33.5
T = 25°C
J
Instantaneous On-state Voltage (V)
T = 125°C
J
ST730C..L Series
0.001
0.01
0.1
0.001
0.01
0.1
1
10
Square Wave Pulse Duration (s)
Steady State Value
R
= 0.073 K/ W
(Single Side Cooled)
R
= 0.031 K/ W
(Double Side Cooled)
(DC Operation)
thJ-hs
thJ-hs
ST730C..L Series
0.1
1
10
100
0.001
0.01
0.1
1
10
100
VGD
IGD
(b)
(a)
(2)
(3)
Instantaneous Gate Current (A)
a) Recommended load line for
b) Rec ommended load line for
<=30% rated di/ dt : 10V, 10ohms
Frequenc y Limited by PG(AV)
rated di/ dt : 20V, 10ohms; tr<=1 µs
tr<=1 µs
(1)
(1) PGM = 10W, tp = 4ms
(2) PGM = 20W, tp = 2ms
(3) PGM = 40W, tp = 1ms
(4) PGM = 60W, tp = 0.66ms
Rectangular gate pulse
Device: ST730C..L Series
(4)
Fig. 11 - Gate Characteristics
Fig. 10 - Thermal Impedance Z
thJ-hs
Characteristics


Số phần tương tự - ST730C08L1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
ST730C IRF-ST730C Datasheet
205Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version
logo
Vishay Siliconix
ST730C..L VISHAY-ST730C..L Datasheet
167Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Hockey PUK Version), 990 A
Revision: 11-Aug-08
ST730C12L0L VISHAY-ST730C12L0L Datasheet
227Kb / 9P
   Phase Control Thyristors
Revision: 15-Apr-14
ST730C20L0LPBF VISHAY-ST730C20L0LPBF Datasheet
150Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Hockey PUK Version), 990 A
Revision: 11-Aug-08
ST730C20L0PBF VISHAY-ST730C20L0PBF Datasheet
150Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Hockey PUK Version), 990 A
Revision: 11-Aug-08
More results

Mô tả tương tự - ST730C08L1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
CS8-08IO2 IXYS-CS8-08IO2 Datasheet
51Kb / 3P
   Phase Control Thyristors
logo
International Rectifier
ST1200C12K0 IRF-ST1200C12K0 Datasheet
87Kb / 7P
   PHASE CONTROL THYRISTORS
110RKI IRF-110RKI Datasheet
136Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS
logo
Vishay Siliconix
ST300C08C0L VISHAY-ST300C08C0L Datasheet
238Kb / 9P
   Phase Control Thyristors
Revision: 25-Nov-13
VS-180RKI40 VISHAY-VS-180RKI40 Datasheet
194Kb / 9P
   Phase Control Thyristors
Revision: 11-Mar-14
VS-ST780CL VISHAY-VS-ST780CL Datasheet
237Kb / 9P
   Phase Control Thyristors
Revision: 15-Apr-14
logo
AEGIS SEMICONDUTORES LT...
A5N:1000.22H AEGIS-A5N:1000.22H Datasheet
333Kb / 4P
   Phase Control Thyristors
A5N:1400.16 AEGIS-A5N:1400.16 Datasheet
319Kb / 4P
   Phase Control Thyristors
logo
IXYS Corporation
CS300-12IO3 IXYS-CS300-12IO3 Datasheet
66Kb / 3P
   Phase Control Thyristors
CS1011-18IO1 IXYS-CS1011-18IO1 Datasheet
28Kb / 2P
   Phase Control Thyristors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com