công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML144111-5P bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

tên linh kiện ML144111-5P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital?뱓o?밃nalog Converters with Serial Interface
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LANSDALE [LANSDALE Semiconductor Inc.]
Trang chủ  http://www.lansdale.com
Logo LANSDALE - LANSDALE Semiconductor Inc.

ML144111-5P bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

  ML144111-5P Datasheet HTML 1Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML144111-5P Datasheet HTML 2Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML144111-5P Datasheet HTML 3Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML144111-5P Datasheet HTML 4Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML144111-5P Datasheet HTML 5Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML144111-5P Datasheet HTML 6Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML144111-5P Datasheet HTML 7Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML144111-5P Datasheet HTML 8Page - LANSDALE Semiconductor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
www.lansdale.com
Page 5 of 8
LANSDALE Semiconductor, Inc.
ML144110, ML144111
Figure 2. Definition of Step Size
VRn OUT
STEP
SIZE
DIGITAL NUMBER
Step Size =
± 0.75
VDD
64
VDD
64
(For any adjacent pair of digital numbers)
Figure 3. Serial Input, Positive Clock
Din
D1
D2
DN
C2
C1
CN
ENB
CLK
tsu
twH
twL
th
th
tsu
50%
50%
Figure 4. Serial Input, Negative Clock
Din
D1
D2
DN
C2
C1
CN
ENB
CLK
tsu
twL
twH
th
th
tsu
Issue A


Số phần tương tự - ML144111-5P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML144111-5P LANSDALE-ML144111-5P Datasheet
464Kb / 8P
   Digital-to-Analog Converters with Serial Interface
More results

Mô tả tương tự - ML144111-5P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML144110 LANSDALE-ML144110 Datasheet
464Kb / 8P
   Digital-to-Analog Converters with Serial Interface
logo
Freescale Semiconductor...
MC144110 FREESCALE-MC144110 Datasheet
683Kb / 12P
   Digital-to-Analog Converters with Serial Interface
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145040 LANSDALE-ML145040 Datasheet
498Kb / 12P
   8-Bit A/D Converters With Serial Interface
ML145040 LANSDALE-ML145040_08 Datasheet
648Kb / 12P
   8-Bit A/D Converters With Serial Interface
logo
Motorola, Inc
MC145040 MOTOROLA-MC145040 Datasheet
298Kb / 9P
   8-Bit A/D Converters With Serial Interface
logo
Linear Technology
LTC6912 LINER-LTC6912_15 Datasheet
423Kb / 24P
   Dual Programmable Gain Amplifiers with Serial Digital Interface
LTC6912 LINER-LTC6912 Datasheet
417Kb / 24P
   Dual Programmable Gain Amplifiers with Serial Digital Interface
logo
Texas Instruments
TLC548C TI-TLC548C Datasheet
167Kb / 12P
[Old version datasheet]   8-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL
TLC0831C TI-TLC0831C Datasheet
206Kb / 14P
[Old version datasheet]   8-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL
TLC0831C TI1-TLC0831C_14 Datasheet
915Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com