công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145106DW bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

tên linh kiện MC145106DW
Giải thích chi tiết về linh kiện  PLL Frequency Synthesizer
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LANSDALE [LANSDALE Semiconductor Inc.]
Trang chủ  http://www.lansdale.com
Logo LANSDALE - LANSDALE Semiconductor Inc.

MC145106DW bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

  MC145106DW Datasheet HTML 1Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145106DW Datasheet HTML 2Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145106DW Datasheet HTML 3Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145106DW Datasheet HTML 4Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145106DW Datasheet HTML 5Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145106DW Datasheet HTML 6Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145106DW Datasheet HTML 7Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145106DW Datasheet HTML 8Page - LANSDALE Semiconductor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
www.lansdale.com
Page 7 of 8
LANSDALE Semiconductor, Inc.
ML145106
Figure 5. VHF Aircraft 720 Channel Two Crystal Frequency Synthesizer
5.12 MHz
VDD
GND
RECEIVE
11.31 MHz
(SELECT FREQUENCY TO
GIVE DESIRED R/T OFFSET)
TRANSMIT
10.24 MHz
TRANSMIT
11.0500 MHz
11.0525 MHz
RECEIVE
12.1200 MHz
12.1225 MHz
0
1
0
0
0
1
0
1
810 kHz – 812.5 kHz
N = 324 – 325
LOCK DETECT
AMP
OSC
MIXER
#2
VDD
GND
OFFSET LOOP
PROGRAMMING
÷ N 29 – 1
2.5 kHz
MC145106
REF OSC
AND ÷ 2
÷ 10
MIXER
#1
LOCK DETECT
TRANSMIT
118.000 – 135.975 MHz
(25 kHz STEPS)
RECEIVE
128.700 – 146.675 MHz
10.24 MHz
VCO AND
BUFFER
LOOP
FILTER
VHF LOOP
PROGRAMMING
750 kHz – 2545 kHz
N = 150 – 509
÷ N 29 – 1
5.0 kHz
MC145106
PHASE
DETECTOR
29, 210
DIVIDER
÷ 2
REF
OSC
LOOP
FILTER
VCO AND
BUFFER
PHASE
DETECTOR
29, 210
DIVIDER
Legacy Applications Information
Issue b


Số phần tương tự - MC145106DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145106DW MOTOROLA-MC145106DW Datasheet
119Kb / 8P
   PLL FREQUENCY SYNTHESIZER CMOS
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145106DW LANSDALE-MC145106DW Datasheet
389Kb / 8P
   PLL Frequency Synthesizer CMOS
More results

Mô tả tương tự - MC145106DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TB31206FN TOSHIBA-TB31206FN Datasheet
602Kb / 15P
   PLL FREQUENCY SYNTHESIZER
logo
Analog Devices
ADF4107 AD-ADF4107_15 Datasheet
470Kb / 20P
   PLL Frequency Synthesizer
REV. D
ADF4108 AD-ADF4108 Datasheet
445Kb / 20P
   PLL Frequency Synthesizer
REV. 0
ADF4107BCPZ AD-ADF4107BCPZ Datasheet
470Kb / 20P
   PLL Frequency Synthesizer
Rev. D
EVAL-ADF4108EBZ1 AD-EVAL-ADF4108EBZ1 Datasheet
404Kb / 20P
   PLL Frequency Synthesizer
REV. B
ADF4106 AD-ADF4106_15 Datasheet
361Kb / 24P
   PLL Frequency Synthesizer
Rev. E
logo
Sanyo Semicon Device
LC72131K SANYO-LC72131K Datasheet
206Kb / 22P
   PLL Frequency Synthesizer
logo
Analog Devices
ADF4108S AD-ADF4108S Datasheet
791Kb / 21P
   PLL Frequency Synthesizer
REV. A
logo
Infineon Technologies A...
PMB2304R INFINEON-PMB2304R Datasheet
1Mb / 33P
   PLL-FREQUENCY SYNTHESIZER
Version 2.1 June 2002
logo
Analog Devices
ADF4106 AD-ADF4106 Datasheet
228Kb / 20P
   PLL Frequency Synthesizer
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com