công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML145041 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

tên linh kiện ML145041
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit A/D Converters With Serial Interface
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LANSDALE [LANSDALE Semiconductor Inc.]
Trang chủ  http://www.lansdale.com
Logo LANSDALE - LANSDALE Semiconductor Inc.

ML145041 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

Back Button ML145041 Datasheet HTML 4Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145041 Datasheet HTML 5Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145041 Datasheet HTML 6Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145041 Datasheet HTML 7Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145041 Datasheet HTML 8Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145041 Datasheet HTML 9Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145041 Datasheet HTML 10Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145041 Datasheet HTML 11Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145041 Datasheet HTML 12Page - LANSDALE Semiconductor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
www.lansdale.com
Page 11 of 12
Issue A
LANSDALE Semiconductor, Inc.
ML145040, ML145041
OUTLINE DIMENSIONS
P DIP 20 = RP
(ML145040RP, ML145041RP)
CASE 738-03
1.070
0.260
0.180
0.022
0.070
0.015
0.140
15°
0.040
1.010
0.240
0.150
0.015
0.050
0.008
0.110
0.020
25.66
6.10
3.81
0.39
1.27
0.21
2.80
0.51
27.17
6.60
4.57
0.55
1.77
0.38
3.55
15°
1.01
0.050 BSC
0.100 BSC
0.300 BSC
1.27 BSC
2.54 BSC
7.62 BSC
MIN
MIN
MAX
MAX
INCHES
MILLIMETERS
DIM
A
B
C
D
E
F
G
J
K
L
M
N
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN
FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE MOLD
FLASH.
-A-
C
K
N
E
GF
D 20 PL
J 20 PL
L
M
-T-
SEATING
PLANE
1
1
0
11
20
0.25 (0.010)
T A
M
M
0.25 (0.010)
T B
M
M
B


Số phần tương tự - ML145041

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145041 LANSDALE-ML145041 Datasheet
498Kb / 12P
   8-Bit A/D Converters With Serial Interface
ML145041-6P LANSDALE-ML145041-6P Datasheet
498Kb / 12P
   8-Bit A/D Converters With Serial Interface
ML145041RP LANSDALE-ML145041RP Datasheet
498Kb / 12P
   8-Bit A/D Converters With Serial Interface
More results

Mô tả tương tự - ML145041

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145040 LANSDALE-ML145040 Datasheet
498Kb / 12P
   8-Bit A/D Converters With Serial Interface
logo
Motorola, Inc
MC145040 MOTOROLA-MC145040 Datasheet
298Kb / 9P
   8-Bit A/D Converters With Serial Interface
logo
Microchip Technology
MCP3004 MICROCHIP-MCP3004_08 Datasheet
777Kb / 40P
   2.7V 4-Channel/8-Channel 10-Bit A/D Converters with SPI Serial Interface
2008
MCP3204 MICROCHIP-MCP3204 Datasheet
425Kb / 20P
   2.7V 4-Channel/8-Channel 12-Bit A/D Converters with SPI Serial Interface
1999
MCP3204 MICROCHIP-MCP3204_07 Datasheet
616Kb / 34P
   2.7V 4-Channel/8-Channel 12-Bit A/D Converters with SPI??Serial Interface
2007
MCP3204 MICROCHIP-MCP3204_08 Datasheet
753Kb / 40P
   2.7V 4-Channel/8-Channel 12-Bit A/D Converters with SPI Serial Interface
2008
MCP3004 MICROCHIP-MCP3004_07 Datasheet
596Kb / 34P
   2.7V 4-Channel/8-Channel 10-Bit A/D Converters with SPI??Serial Interface
2007
logo
Micro Linear Corporatio...
ML2280 MICRO-LINEAR-ML2280 Datasheet
357Kb / 20P
   Serial I/O 8-Bit A/D Converters
logo
National Semiconductor ...
ADC0831 NSC-ADC0831 Datasheet
755Kb / 33P
   8-Bit Serial I/O A/D Converters with Multiplexer Options
logo
Micro Linear Corporatio...
ML2281 MICRO-LINEAR-ML2281 Datasheet
410Kb / 26P
   Serial I/O 8-Bit A/D Converters with Multiplexer Options
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com