công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST78C34CJ44 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Exar Corporation

tên linh kiện ST78C34CJ44
Giải thích chi tiết về linh kiện  GENERAL PURPOSE PARALLEL PRINTER PORT WITH 83 BYTE FIFO
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXAR [Exar Corporation]
Trang chủ  http://www.exar.com
Logo EXAR - Exar Corporation

ST78C34CJ44 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Exar Corporation

Back Button ST78C34CJ44 Datasheet HTML 7Page - Exar Corporation ST78C34CJ44 Datasheet HTML 8Page - Exar Corporation ST78C34CJ44 Datasheet HTML 9Page - Exar Corporation ST78C34CJ44 Datasheet HTML 10Page - Exar Corporation ST78C34CJ44 Datasheet HTML 11Page - Exar Corporation ST78C34CJ44 Datasheet HTML 12Page - Exar Corporation ST78C34CJ44 Datasheet HTML 13Page - Exar Corporation ST78C34CJ44 Datasheet HTML 14Page - Exar Corporation ST78C34CJ44 Datasheet HTML 15Page - Exar Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 21 page
background image
6-13
ST78C34
Rev. 3.00
Symbol
Parameter
Limits
Units
Conditions
Min
Typ
Max
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
T
A=0° - 70° C,
Vcc=5.0 V ± 10% unless otherwise specified.
T1
Clock high pulse duration
50
ns
T2
Clock low pulse duration
50
ns
External clock
T3
Clock rise/fall time
10
ns
T8
Chip select setup time
5
ns
T9
Chip select hold time
0
ns
T12
Data setup time
10
ns
T13
Data hold time
10
ns
T14
-IOW delay from chip select
10
ns
T15
-IOW strobe width
50
ns
T16
Chip select hold time from -IOW
0
ns
T17
Write cycle delay
55
ns
Tw
Write cycle=T15+T17
105
ns
T19
Data hold time
10
ns
T21
-IOR delay from chip select
10
ns
T23
-IOR strobe width
65
ns
T24
Chip select hold time from -IOR
0
ns
T25
Read cycle delay
55
ns
Tr
Read cycle=T23+T25
115
ns
T26
Delay from -IOR to data
35
ns
100 pF load
T39
-ACK pulse width
75
ns
T40
PD7 - PD0 setup time
10
ns
T41
PD7 - PD0 hold time
25
ns
T42
Delay from -ACK low to interrupt low
5
ns
T43
Delay from -IOR to reset interrupt
5
ns


Số phần tương tự - ST78C34CJ44

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Exar Corporation
ST78C36 EXAR-ST78C36 Datasheet
133Kb / 26P
   ECP/EPP PARALLEL PRINTER PORT WITH 16-BYTE FIFO
ST78C36 EXAR-ST78C36 Datasheet
636Kb / 28P
   ECP/EPP PARALLEL PRINTER PORT WITH 16-BYTE FIFO
ST78C36 EXAR-ST78C36 Datasheet
643Kb / 27P
   ECP/EPP PARALLEL PRINTER PORT WITH 16-BYTE FIFO
ST78C36A EXAR-ST78C36A Datasheet
133Kb / 26P
   ECP/EPP PARALLEL PRINTER PORT WITH 16-BYTE FIFO
ST78C36A EXAR-ST78C36A Datasheet
636Kb / 28P
   ECP/EPP PARALLEL PRINTER PORT WITH 16-BYTE FIFO
More results

Mô tả tương tự - ST78C34CJ44

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Exar Corporation
ST78C36 EXAR-ST78C36_05 Datasheet
636Kb / 28P
   ECP/EPP PARALLEL PRINTER PORT WITH 16-BYTE FIFO
ST78C36 EXAR-ST78C36 Datasheet
133Kb / 26P
   ECP/EPP PARALLEL PRINTER PORT WITH 16-BYTE FIFO
ST78C36CJ44-F EXAR-ST78C36CJ44-F Datasheet
643Kb / 27P
   ECP/EPP PARALLEL PRINTER PORT WITH 16-BYTE FIFO
ST16C552 EXAR-ST16C552 Datasheet
222Kb / 39P
   DUAL UART WITH 16-BYTE FIFO AND PARALLEL PRINTER PORT
logo
IMP, Inc
IMP16C552 IMP-IMP16C552 Datasheet
783Kb / 34P
   Dual Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) with 16-BYTE FIFO & Parallel Printer Port
logo
Exar Corporation
ST16C452 EXAR-ST16C452 Datasheet
162Kb / 30P
   DUAL UART WITH PARALLEL PRINTER PORT
ST16C452CJ68PS-F EXAR-ST16C452CJ68PS-F Datasheet
164Kb / 30P
   DUAL UART WITH PARALLEL PRINTER PORT
logo
Texas Instruments
TL16C754 TI-TL16C754 Datasheet
488Kb / 39P
[Old version datasheet]   QUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
logo
NXP Semiconductors
SC16C754 PHILIPS-SC16C754 Datasheet
622Kb / 49P
   Quad UART with 64-byte FIFO
Rev. 04-19 June 2003
logo
Texas Instruments
TL16C750E TI1-TL16C750E Datasheet
1Mb / 59P
[Old version datasheet]   TL16C750E UART with 128-Byte FIFO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com