công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC28L05F bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện MC28L05F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Three-terminal Voltage Regulators
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

MC28L05F bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Micro Commercial Components

  MC28L05F Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components MC28L05F Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components MC28L05F Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components MC28L05F Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
MC28L05F
Three-terminal
Voltage Regulators
Features
Maximum Ratings
Symbol
Rating
Rating
Unit
VI
Input Voltage Range
-0.3~+45
V
TOPR
Operating Ambient Temperature Range
-40~+85
o
C
Electrical Characteristics @ 25
O
C Unless Otherwise Specified
 omponents
20736 Marilla
Street Chatsworth

 !"#
$%    !"#
Revision:
A
20
16/02/10
SOT-
89
Lead Free Finish/RoHS Compliant ("P" Suffix designates
RoHS Compliant. See ordering information)
www.mccsemi.com
1 of
4
Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"
Maximum output current Io:100mA
Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
Moisure Sensitivity Level 1
Storage Temperature Range
-55~+150
TSTG
Micro Commercial Components
M C C
R
o
C
Parameter
Symbol
Test conditions
Min
Typ
Max
Unit
Input voltage
VI
Io=10mA
4.75
40
V
Output voltage
VO
Io=10mA
4.9
5
5.1
V
Load regulation
Vo
Io=1mA-100mA
0.6
%
Line regulation
Vo
7V≤V l≤24V,VO=5V,IO=1mA
0.02
%/V
7V≤V l≤45V,VO=5V,IO=1mA
0.1
%/V
Quiescent current
Iq
V l=7V,No load
15
μA
V l=24V,No load
16
V l=40V,No load
20
Dropout Voltage
Vd
Io=1mA
Io=100mA
Output noise
voltage
VN
Io=10mA
-100
100
μV
Ripple rejection
RR
V l=7V,
VPP=0.5V,
IO=1mA
f=100Hz
60
dB
f=1kHz
45
f=10kHz
35
Maximum output
current
IPK
RL=1Ω
180
460
mA
Thermal protection
TSD
O=
I 1mA
165
Thermal
protection Hys
TSD_HYS
O
I =1mA
30
Temperature
coefficient
ΔVO/ΔT
IO=1mA
±
0.5
mV/
1
200
12
mV
o
C
o
C
B
A
E
D
G
H
F
K
J
C
1
2
3
1. OUT
2. GND(Case)
3. IN




 

 
 











25




47


2
















20


52









4

7

5

4








1.55
.061
REF.



Suggested Solder
Pad Layout
1.4
2.6
3.2
4.4
1.9
0.8
1.5
1.4
0.9
.055
.173
.102
.032
.075
.059
.055
.035
.126
inches
mm
μA
μA
mV
dB
dB


Số phần tương tự - MC28L05F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
MC28L05 MCC-MC28L05 Datasheet
465Kb / 4P
   Three-terminal Voltage Regulators
More results

Mô tả tương tự - MC28L05F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
MC28L05 MCC-MC28L05 Datasheet
465Kb / 4P
   Three-terminal Voltage Regulators
MC7809CT MCC-MC7809CT Datasheet
490Kb / 3P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA7805AP KEC-KIA7805AP Datasheet
382Kb / 20P
   THREE TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
KIA79L05F KEC-KIA79L05F Datasheet
285Kb / 14P
   THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Cystech Electonics Corp...
LM7806J3 CYSTEKEC-LM7806J3 Datasheet
503Kb / 12P
   Three Terminal Positive Voltage Regulators
LM7810J3 CYSTEKEC-LM7810J3 Datasheet
503Kb / 12P
   Three Terminal Positive Voltage Regulators
logo
Motorola, Inc
MC7900 MOTOROLA-MC7900 Datasheet
186Kb / 12P
   THREE-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Micro Commercial Compon...
MC78M05CT MCC-MC78M05CT Datasheet
583Kb / 4P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
MC78M15CDT MCC-MC78M15CDT Datasheet
612Kb / 3P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MC7800 NJSEMI-MC7800 Datasheet
427Kb / 6P
   THREE-TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com