công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC28L05 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện MC28L05
Giải thích chi tiết về linh kiện  Three-terminal Voltage Regulators
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

MC28L05 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Micro Commercial Components

  MC28L05 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components MC28L05 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components MC28L05 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components MC28L05 Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Revision: A
2016/02/10
www.mccsemi.com
3 of 4
Micro Commercial Components
M C C
R
Typical Characteristics
0
0
2
100
120
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
40
6080
OUTPUT CURRENT I
O (mA)
V
IN=5.0V
V
IN=5.5V
V
IN=6.0V
V
IN=6.5V
V
IN=7.0V
V
OUT=5V
Dropout Voltage vs Output Current


Số phần tương tự - MC28L05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
MC28L05F MCC-MC28L05F Datasheet
502Kb / 4P
   Three-terminal Voltage Regulators
More results

Mô tả tương tự - MC28L05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
MC28L05F MCC-MC28L05F Datasheet
502Kb / 4P
   Three-terminal Voltage Regulators
MC7809CT MCC-MC7809CT Datasheet
490Kb / 3P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA7805AP KEC-KIA7805AP Datasheet
382Kb / 20P
   THREE TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
KIA79L05F KEC-KIA79L05F Datasheet
285Kb / 14P
   THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Cystech Electonics Corp...
LM7806J3 CYSTEKEC-LM7806J3 Datasheet
503Kb / 12P
   Three Terminal Positive Voltage Regulators
LM7810J3 CYSTEKEC-LM7810J3 Datasheet
503Kb / 12P
   Three Terminal Positive Voltage Regulators
logo
Motorola, Inc
MC7900 MOTOROLA-MC7900 Datasheet
186Kb / 12P
   THREE-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Micro Commercial Compon...
MC78M05CT MCC-MC78M05CT Datasheet
583Kb / 4P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
MC78M15CDT MCC-MC78M15CDT Datasheet
612Kb / 3P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MC7800 NJSEMI-MC7800 Datasheet
427Kb / 6P
   THREE-TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com