công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA1088 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Silan Microelectronics Joint-stock

tên linh kiện SA1088
Giải thích chi tiết về linh kiện  FM RECEIVER CIRCUIT FOR BATTERY SUPPLY
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILAN [Silan Microelectronics Joint-stock]
Trang chủ  http://www.silan.com.cn
Logo SILAN - Silan Microelectronics Joint-stock

SA1088 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Silan Microelectronics Joint-stock

  SA1088 Datasheet HTML 1Page - Silan Microelectronics Joint-stock SA1088 Datasheet HTML 2Page - Silan Microelectronics Joint-stock SA1088 Datasheet HTML 3Page - Silan Microelectronics Joint-stock SA1088 Datasheet HTML 4Page - Silan Microelectronics Joint-stock SA1088 Datasheet HTML 5Page - Silan Microelectronics Joint-stock SA1088 Datasheet HTML 6Page - Silan Microelectronics Joint-stock SA1088 Datasheet HTML 7Page - Silan Microelectronics Joint-stock  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Silan
Semiconductors
SA1088
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS JOINT-STOCK CO.,LTD
Rev: 2.0
2001-11-22
5
TEST AND APPLICATION CIRCUIT
SA1088
15
16
13
14
11
12
9
10
2
1
4
3
6
5
8
7
+3V
MUTE
Disable
1.2k¡
18pF
70nH
3.3nF
10nF
C1
68pF
10k¡
Rs=75¡
EMF
ViRF
VOAF
78nH
MUTE
TUNE
VOAF
CAP
GND
LOOP
IF FB
OSC
CLIM
VIRF
VIRF
CLP1
CLP2
VIIF
VOIF
VP
Fig. 3 Test circuit and application for mechanical tuning
SA1088
15
16
13
14
11
12
9
10
2
1
4
3
6
5
8
7
+3V
68nF
1.2k¡
18pF
70nH
3.3nF
10nF
C1
68pF
10k¡
ViRF
VOAF
C2
V101
D1
78nH
MUTE
TUNE
VOAF
CAP
GND
LOOP
IF FB
OSC
CLIM
VIRF
VIRF
CLP1
CLP2
VIIF
VOIF
VP
Fig. 4 Application circuit with AFC for mechanical tuning


Số phần tương tự - SA1088

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silan Microelectronics ...
SA1084 SILAN-SA1084 Datasheet
451Kb / 10P
   5A LDO VOLTAGE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - SA1088

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silan Microelectronics ...
SC1088 SILAN-SC1088 Datasheet
184Kb / 7P
   FM RECEIVER CIRCUIT FOR BATTERY SUPPLY
logo
List of Unclassifed Man...
D7088 ETC-D7088 Datasheet
167Kb / 8P
   FM receiver circuit for battery supply
logo
Wuxi Youda electronics ...
YD9088 YOUDA-YD9088 Datasheet
77Kb / 4P
   FM RECEIVER CIRCUIT FOR BATTERY SUPPLY
logo
Unisonic Technologies
UTCTDA7088 UTC-UTCTDA7088 Datasheet
435Kb / 7P
   FM RECEIVER CIRCUIT FOR BATTERY SUPPLY
logo
NXP Semiconductors
TDA7088T PHILIPS-TDA7088T Datasheet
159Kb / 16P
   FM receiver circuit for battery supply
1996 May 14
logo
NTE Electronics
NTE788 NTE-NTE788 Datasheet
23Kb / 3P
   Integrated Circuit IF System for FM Receiver
logo
Panasonic Semiconductor
AN6162SC PANASONIC-AN6162SC Datasheet
213Kb / 5P
   Narrow Band FM Receiver Circuit
logo
NXP Semiconductors
TEA5592 PHILIPS-TEA5592 Datasheet
466Kb / 14P
   AM/FM radio receiver circuit?
October 1990
TEA5594 PHILIPS-TEA5594 Datasheet
108Kb / 17P
   AM/FM radio receiver circuit
March 1991
TEA5591A PHILIPS-TEA5591A Datasheet
144Kb / 14P
   AM/FM radio receiver circuit
February 1990
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com