công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML12015-5P bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

tên linh kiện ML12015-5P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Modulus Prescaler
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LANSDALE [LANSDALE Semiconductor Inc.]
Trang chủ  http://www.lansdale.com
Logo LANSDALE - LANSDALE Semiconductor Inc.

ML12015-5P bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

  ML12015-5P Datasheet HTML 1Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML12015-5P Datasheet HTML 2Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML12015-5P Datasheet HTML 3Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML12015-5P Datasheet HTML 4Page - LANSDALE Semiconductor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
LANSDALE Semiconductor, Inc.
ML12015, ML12016, ML12017
www.lansdale.com
Page 3 of 4
Issue A
Figure 1. shows a generic block diagram for connecting a prescaler to a PLL device
that supports dual modulus control. Application note AN535 decribes using a two-
modulus prescaler technique.By using prescaler higher frequencies can be achieve
than by a single CMOS PLL device.
ML12015/16
/17
Figure 1. Generic block diagram showing prescaler connection to
PLL device
VCO
Loop Filter
Prescaler
PLL
ML145146
ML145158
ML145159
Fout
Fin
MC
MC in


Số phần tương tự - ML12015-5P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12015-5P LANSDALE-ML12015-5P Datasheet
310Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
More results

Mô tả tương tự - ML12015-5P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12015 LANSDALE-ML12015 Datasheet
310Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12009 MOTOROLA-MC12009 Datasheet
214Kb / 15P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Freescale Semiconductor...
MC12019 FREESCALE-MC12019 Datasheet
237Kb / 3P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12015 MOTOROLA-MC12015 Datasheet
240Kb / 3P
   Dual Modulus Prescaler
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12019 LANSDALE-ML12019 Datasheet
958Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
ML12019 LANSDALE-ML12019_08 Datasheet
171Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12018 MOTOROLA-MC12018 Datasheet
53Kb / 4P
   520MHz Dual Modulus Prescaler
MC12022A MOTOROLA-MC12022A Datasheet
74Kb / 8P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
MC12026A MOTOROLA-MC12026A Datasheet
66Kb / 6P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
logo
ON Semiconductor
MC12026A ONSEMI-MC12026A_06 Datasheet
130Kb / 6P
   1.1 GHz Dual Modulus Prescaler
January, 2006 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com