công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML12502 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

tên linh kiện ML12502
Giải thích chi tiết về linh kiện  Analog Mixer With On?밅hip Regulator For Bias Control
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LANSDALE [LANSDALE Semiconductor Inc.]
Trang chủ  http://www.lansdale.com
Logo LANSDALE - LANSDALE Semiconductor Inc.

ML12502 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

  ML12502_08 Datasheet HTML 1Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML12502_08 Datasheet HTML 2Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML12502_08 Datasheet HTML 3Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML12502_08 Datasheet HTML 4Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML12502_08 Datasheet HTML 5Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML12502_08 Datasheet HTML 6Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML12502_08 Datasheet HTML 7Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML12502_08 Datasheet HTML 8Page - LANSDALE Semiconductor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
LANSDALE Semiconductor, Inc.
ML12502
www.lansdale.com
Page 7 of 8
Issue 0
Notes:
Test 1 – Pins 5 and 6 left open
Test 2 – Pins 5 and 6 are tied to –5.0 volts
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
+125
+100
+75
+50
+25
0
–25
–55
–60
–50
–40
–30
–20
–10
fc = 10 MHz @ 30 mvrms
fs = 10 KHz @ 150 mvrms
Local Oscillator
Inputs
3
2
1.0
µf
1.0
µf
1.0
µf
Mixer
Inputs
Reg.
Bypass
1.0
µf
8
9
0.1
µf
10
1
VEE
0.1
µf
–5.0 V
0.1
µf
7
IOO = I11 – I12
14
VCC
56
Outputs
12
I12
µA
I11
11
µA
Null
Adjust
I
I
TEST 1
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
+125
+100
+75
+50
+25
0
–25
–55
–100
–50
0.0
+50
+100
TEST 2
1
6
21
26
16
31
1000
800
600
f, FREQUENCY (MHZ)
400
200
50
100
150
200
250
300
350
400
11
C
R
Zin
R(OHMS)
TYPICAL INPUT IMPEDANCE
vs
FREQUENCY
R
– LOCAL OSCILLATOR –
AND SIGNAL INPUTS
C
Figure 10. Carrier Suppression versus Temperature
Figure 11. Output Offset Current (I00) versus Temperature
Figure 12. Output Offset Current versus Temperature
Figure 13. Typical Input Impedance versus Frequency
(No Circuit)


Số phần tương tự - ML12502_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12502BCA LANSDALE-ML12502BCA Datasheet
1Mb / 8P
   Analog Mixer With On-Chip Regulator For Bias Control
More results

Mô tả tương tự - ML12502_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12502 LANSDALE-ML12502 Datasheet
1Mb / 8P
   Analog Mixer With On-Chip Regulator For Bias Control
logo
Sanken electric
SI-3001S SANKEN-SI-3001S Datasheet
36Kb / 2P
   Dropper Type Regulator with Output On/Off Control
logo
New Japan Radio
NJM2396 NJRC-NJM2396 Datasheet
513Kb / 6P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF CONTROL
NJM2386A NJRC-NJM2386A Datasheet
270Kb / 11P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF CONTROL
Ver.2016-04-08
NJM2386 NJRC-NJM2386 Datasheet
177Kb / 9P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF CONTROL
NJM2388F12 NJRC-NJM2388F12 Datasheet
175Kb / 9P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF CONTROL
NJM2370 NJRC-NJM2370 Datasheet
214Kb / 8P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF CONTROL
logo
Zilog, Inc.
IXD1209 ZILOG-IXD1209 Datasheet
1Mb / 27P
   High Speed LDO Regulator with ON/OFF Control
logo
Torex Semiconductor
XC6901 TOREX-XC6901 Datasheet
510Kb / 28P
   200mA Negative Voltage Regulator with ON/OFF Control
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12002 LANSDALE-ML12002 Datasheet
971Kb / 9P
   Analog Mixer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com