công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML13055-5P bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

tên linh kiện ML13055-5P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wideband FSK Receiver
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LANSDALE [LANSDALE Semiconductor Inc.]
Trang chủ  http://www.lansdale.com
Logo LANSDALE - LANSDALE Semiconductor Inc.

ML13055-5P bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

  ML13055-5P Datasheet HTML 1Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML13055-5P Datasheet HTML 2Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML13055-5P Datasheet HTML 3Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML13055-5P Datasheet HTML 4Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML13055-5P Datasheet HTML 5Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML13055-5P Datasheet HTML 6Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML13055-5P Datasheet HTML 7Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML13055-5P Datasheet HTML 8Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML13055-5P Datasheet HTML 9Page - LANSDALE Semiconductor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
LANSDALE Semiconductor, Inc.
ML13055
Figure 9. Recovered Audio versus Temperature
Figure 10. Carrier Detect Threshold versus
Temperature
Figure 11. Meter Current versus Temperature
Figure 12. Input Limiting versus Temperature
Figure 13. Input Impedance, Pin 5
1.0
5.0
1.0M
10M
20M
30M
50M
100M
0.5
200M
2.0
1.0
0.2
5.0
2.0
1.0
0.5
0.2
0
0.2
0.5
Cp = 4pF
Rp = 4kΩ
Y = 0.24 + j1.1
-30
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
500
-60
-50
-40
-40
100
200
300
400
-20
-10
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
-60
Input 0 dBm
600
-60
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-90
-80
-70
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
-60
800
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
500
600
700
900
-50
-60
1000
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
2.0
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-12
-10
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0
4.0
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
-60
www.lansdale.com
Page 5 of 9
Issue B


Số phần tương tự - ML13055-5P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML13055-5P LANSDALE-ML13055-5P Datasheet
313Kb / 9P
   Wideband FSK Receiver
More results

Mô tả tương tự - ML13055-5P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA7775M SANYO-LA7775M Datasheet
74Kb / 5P
   Wideband FSK Receiver
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML3356 LANSDALE-ML3356_08 Datasheet
276Kb / 9P
   Wideband FSK Receiver
ML3356 LANSDALE-ML3356 Datasheet
973Kb / 9P
   Wideband FSK Receiver
logo
Motorola, Inc
MC3356 MOTOROLA-MC3356_1 Datasheet
211Kb / 8P
   Wideband FSK Receiver
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML13055 LANSDALE-ML13055 Datasheet
313Kb / 9P
   Wideband FSK Receiver
logo
Motorola, Inc
MC13055 MOTOROLA-MC13055 Datasheet
207Kb / 8P
   WIDEBAND FSK RECEIVER
logo
Samsung semiconductor
S1T8531 SAMSUNG-S1T8531 Datasheet
157Kb / 10P
   WIDEBAND FM/FSK IF RECEIVER
logo
List of Unclassifed Man...
RRF1-XXX-Y ETC2-RRF1-XXX-Y Datasheet
25Kb / 2P
   FSK Superhet Receiver
logo
HOPE Microelectronics C...
RFM218BW HOPE-RFM218BW Datasheet
395Kb / 4P
   FSK Receiver Module
logo
Melexis Microelectronic...
MLX71121 MELEXIS-MLX71121_15 Datasheet
356Kb / 29P
   FSK/OOK Receiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com