công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2,54RF06 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Lumberg

tên linh kiện 2,54RF06
Giải thích chi tiết về linh kiện  Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUMBERG [Lumberg]
Trang chủ  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

2,54RF06 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Lumberg

  2,54RF06 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 2,54RF06 Datasheet HTML 2Page - Lumberg 2,54RF06 Datasheet HTML 3Page - Lumberg 2,54RF06 Datasheet HTML 4Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
51 2,54 RF
01/2018
1
Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
Socket board for direct mating, with mounted pair of
flanges F, with solder pins
State: Phasing out
of 4


Số phần tương tự - 2,54RF06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lumberg
2,54RF LUMBERG-2,54RF Datasheet
246Kb / 3P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
2,54RFL LUMBERG-2,54RFL Datasheet
428Kb / 4P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
2,54RFL LUMBERG-2,54RFL Datasheet
246Kb / 3P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
2,54RFL03 LUMBERG-2,54RFL03 Datasheet
428Kb / 4P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
2,54RFL04 LUMBERG-2,54RFL04 Datasheet
428Kb / 4P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
More results

Mô tả tương tự - 2,54RF06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lumberg
2.54UF LUMBERG-2.54UF Datasheet
366Kb / 4P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
5RF LUMBERG-5RF Datasheet
396Kb / 3P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
2.5U LUMBERG-2.5U Datasheet
623Kb / 4P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
2.5UFL LUMBERG-2.5UFL Datasheet
502Kb / 4P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
2.54R LUMBERG-2.54R_18 Datasheet
301Kb / 4P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
8510A02 LUMBERG-8510A02 Datasheet
188Kb / 3P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
5.08RFL LUMBERG-5.08RFL Datasheet
378Kb / 3P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
5.08UFL LUMBERG-5.08UFL Datasheet
475Kb / 3P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
SP1 LUMBERG-SP1_18 Datasheet
248Kb / 3P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
2.54UFL LUMBERG-2.54UFL_18 Datasheet
404Kb / 4P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
2.5RF LUMBERG-2.5RF Datasheet
572Kb / 4P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com