công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2,54RF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Lumberg

tên linh kiện 2,54RF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUMBERG [Lumberg]
Trang chủ  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

2,54RF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Lumberg

  2,54RF Datasheet HTML 1Page - Lumberg 2,54RF Datasheet HTML 2Page - Lumberg 2,54RF Datasheet HTML 3Page - Lumberg 2,54RF Datasheet HTML 4Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
51 2,54 RF
01/2018
3
Designation
Pole Number
PU (Pieces)
MDQ (Pieces)
2,54 RF 03
3
200
5000
2,54 RF 04
4
200
5000
2,54 RF 05
5
200
5000
2,54 RF 06
6
200
5000
2,54 RF 07
7
200
5000
2,54 RF 08
8
200
5000
2,54 RF 09
9
200
5000
2,54 RF 10
10
200
5000
2,54 RF 11
11
200
5000
2,54 RF 12
12
200
5000
2,54 RF 13
13
200
5000
2,54 RF 14
14
200
5000
2,54 RF 15
15
200
5000
2,54 RF 16
16
200
5000
2,54 RF 17
17
200
5000
2,54 RF 18
18
200
5000
2,54 RF 19
19
200
5000
2,54 RF 20
20
200
5000
2,54 RF 21
21
200
5000
2,54 RF 22
22
200
5000
2,54 RF 23
23
200
5000
2,54 RF 24
24
200
5000
2,54 RF 25
25
200
5000
2,54 RF 26
26
200
5000
2,54 RF 27
27
200
5000
2,54 RF 28
28
200
5000
2,54 RF 29
29
200
5000
2,54 RF 30
30
200
5000
2,54 RF 31
31
200
5000
2,54 RF 32
32
200
5000
2,54 RF 33
33
200
5000
2,54 RF 34
34
200
5000
2,54 RF 35
35
200
5000
2,54 RF 36
36
200
5000
2,54 RF 37
37
200
5000
2,54 RF 38
38
200
5000
of 4


Số phần tương tự - 2,54RF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lumberg
2,54RF LUMBERG-2,54RF Datasheet
246Kb / 3P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
2,54RFL LUMBERG-2,54RFL Datasheet
428Kb / 4P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
2,54RFL LUMBERG-2,54RFL Datasheet
246Kb / 3P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
2,54RFL03 LUMBERG-2,54RFL03 Datasheet
428Kb / 4P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
2,54RFL04 LUMBERG-2,54RFL04 Datasheet
428Kb / 4P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
More results

Mô tả tương tự - 2,54RF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lumberg
2.54UF LUMBERG-2.54UF Datasheet
366Kb / 4P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
5RF LUMBERG-5RF Datasheet
396Kb / 3P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
2.5U LUMBERG-2.5U Datasheet
623Kb / 4P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
2.5UFL LUMBERG-2.5UFL Datasheet
502Kb / 4P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
2.54R LUMBERG-2.54R_18 Datasheet
301Kb / 4P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
8510A02 LUMBERG-8510A02 Datasheet
188Kb / 3P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
5.08RFL LUMBERG-5.08RFL Datasheet
378Kb / 3P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
5.08UFL LUMBERG-5.08UFL Datasheet
475Kb / 3P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
SP1 LUMBERG-SP1_18 Datasheet
248Kb / 3P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
2.54UFL LUMBERG-2.54UFL_18 Datasheet
404Kb / 4P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
2.5RF LUMBERG-2.5RF Datasheet
572Kb / 4P
   Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com