công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PD-HEC2-FPC-P-W bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PowerDynamics, Inc

tên linh kiện PD-HEC2-FPC-P-W
Giải thích chi tiết về linh kiện  HARSH ENVIRONMENT CONNECTOR
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWERDYNAMICS [PowerDynamics, Inc]
Trang chủ  http://www.powerdynamics.com/
Logo POWERDYNAMICS - PowerDynamics, Inc

PD-HEC2-FPC-P-W bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PowerDynamics, Inc

  PD-HEC2-FPC-P-W Datasheet HTML 1Page - PowerDynamics, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
A
6
B
5
4
C
D
6
5
4
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
ALL DIMENSIONS FOR REFERENCE ONLY
Phone: 973 560-0019
Whippany, New Jersey
Fax: 973 560-0076
3
DRAWN
CHECK
APPR
BY
BY
BY
DATE:
DATE:
DATE:
2
NTS
SCALE:
SIZE:
PART #:
A
PART:
A
1
REV:
B
3
2
C
D
1
TOLERANCE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1 of 1
SHEET
HARSH ENVIRONMENT CONNECTOR; SERIES 2
FEMALE PANEL MOUNT; PCB PINS; WHITE
PD-HEC2-FPC-P-W
PB
7/26/16
RoHS
COMPLIANT
MATERIAL SPECIFICATIONS:
Body & Housing: PA, UL-94V-HB / UL-94V-0 rated, color white
Contacts: Bronze, Gold plated
MECHANICAL SPECIFICATIONS:
Contacts: 8
Durability: >5000 mating cycles.
Cable Diameter: 2.5 - 8mm
Wire gauge: 24AWG max.
ELECTRICAL SPECIFICATIONS:
Rated current:: 2A per contact
Rated voltage: 175V
Contact resistance: <15 mohms
Rated impulse voltage: 1750V
IEC/UL 61010-1 SPECIFICATIONS:
Material group: I, II
Overload category: II
Pollution degree: 2
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS:
Degree of Protection: IP67 unmated and mated
PANEL CUTOUT


Số phần tương tự - PD-HEC2-FPC-P-W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PowerDynamics, Inc
PD-HEC2-FPC-P POWERDYNAMICS-PD-HEC2-FPC-P Datasheet
211Kb / 1P
   HARSH ENVIRONMENT CONNECTOR
More results

Mô tả tương tự - PD-HEC2-FPC-P-W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PowerDynamics, Inc
PD-HEC2-FPC-P POWERDYNAMICS-PD-HEC2-FPC-P Datasheet
211Kb / 1P
   HARSH ENVIRONMENT CONNECTOR
PD-HEC-FCC POWERDYNAMICS-PD-HEC-FCC Datasheet
189Kb / 1P
   HARSH ENVIRONMENT CONNECTOR
PD-HEC-MCC POWERDYNAMICS-PD-HEC-MCC Datasheet
191Kb / 1P
   HARSH ENVIRONMENT CONNECTOR
PD-HEC2-MCC-4 POWERDYNAMICS-PD-HEC2-MCC-4 Datasheet
236Kb / 1P
   HARSH ENVIRONMENT CONNECTOR
PD-HEC2-FPC-S POWERDYNAMICS-PD-HEC2-FPC-S Datasheet
209Kb / 1P
   HARSH ENVIRONMENT CONNECTOR
PD-HEC2-MCC-4-W POWERDYNAMICS-PD-HEC2-MCC-4-W Datasheet
224Kb / 1P
   HARSH ENVIRONMENT CONNECTOR
PD-HEC-FPC POWERDYNAMICS-PD-HEC-FPC Datasheet
229Kb / 1P
   HARSH ENVIRONMENT CONNECTOR
PD-HEC-FSC-16 POWERDYNAMICS-PD-HEC-FSC-16 Datasheet
135Kb / 1P
   HARSH ENVIRONMENT CONNECTOR
logo
Abracon Corporation
ASTMUPLP ABRACON-ASTMUPLP Datasheet
2Mb / 6P
   Harsh environment
07.22.15
logo
ORION FANS
OA172AP ORIONFANS-OA172AP Datasheet
332Kb / 1P
   AC - HARSH Environment
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com