công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PD-CN-02 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PowerDynamics, Inc

tên linh kiện PD-CN-02
Giải thích chi tiết về linh kiện  LUMINAIRE DISCONNECTOR 2X4 TYPE
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWERDYNAMICS [PowerDynamics, Inc]
Trang chủ  http://www.powerdynamics.com/
Logo POWERDYNAMICS - PowerDynamics, Inc

PD-CN-02 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PowerDynamics, Inc

  PD-CN-02 Datasheet HTML 1Page - PowerDynamics, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
A
6
B
5
4
C
D
6
5
4
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
ALL DIMENSIONS FOR REFERENCE ONLY
Phone: 973 560-0019
Whippany, New Jersey
Fax: 973 560-0076
3
DRAWN
CHECK
APPR
BY
BY
BY
DATE:
DATE:
DATE:
2
NTS
SCALE:
SIZE:
PART #:
A
PART:
A
1
REV:
B
3
2
C
D
1
TOLERANCE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1 of 1
SHEET
LUMINAIRE DISCONNECTOR
2X4 TYPE
PD-CN-02
A
PB
10/26/17
SPECIFICATIONS:
Housing: PA66, UL-94V-2 rated
Contacts: Copper alloy
Ratings: 3A, 120VAC
1.3A, 277VAC
1.04A, 347VAC
0.75A, 480VAC
0.6A, 600VAC
6A, 600VAC
Applicable wire: 12 - 18AWG, solid or Tin bonded stranded
Wire Strip length: 9~10mm
Certifications:
UL2459 "Touch safe"
CSA 22.2/2459
Meets NEC 410.73(G) & CEC 30-308 (4)
R
RoHS
COMPLIANT
EXIT
ENTRY


Số phần tương tự - PD-CN-02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PowerDynamics, Inc
PD-CN-01 POWERDYNAMICS-PD-CN-01 Datasheet
295Kb / 1P
   LUMINAIRE DISCONNECTOR 2X2 TYPE
PD-CN-011 POWERDYNAMICS-PD-CN-011 Datasheet
259Kb / 1P
   LUMINAIRE DISCONNECTOR 2X2 TYPE
PD-CN-012 POWERDYNAMICS-PD-CN-012 Datasheet
331Kb / 1P
   LUMINAIRE DISCONNECTOR 2X2 TYPE
More results

Mô tả tương tự - PD-CN-02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PowerDynamics, Inc
PD-CN-01 POWERDYNAMICS-PD-CN-01 Datasheet
295Kb / 1P
   LUMINAIRE DISCONNECTOR 2X2 TYPE
PD-CN-012 POWERDYNAMICS-PD-CN-012 Datasheet
331Kb / 1P
   LUMINAIRE DISCONNECTOR 2X2 TYPE
PD-CN-011 POWERDYNAMICS-PD-CN-011 Datasheet
259Kb / 1P
   LUMINAIRE DISCONNECTOR 2X2 TYPE
logo
Dialight Corporation
ESS-12-CW-SD DIALIGHT-ESS-12-CW-SD Datasheet
215Kb / 2P
   ES Series White LED Luminaire
logo
Adels-Contact
040015 ADELS-040015 Datasheet
119Kb / 2P
   Screwless Connectors Luminaire Connectors
06/01/2020
logo
ABB
OT63F3 ABB-OT63F3 Datasheet
217Kb / 4P
   SWITCH-DISCONNECTOR
logo
XFMRS Inc.
XFATM8H-STACK8-4 XFMRS-XFATM8H-STACK8-4 Datasheet
76Kb / 2P
   2x4 STACKED COMBO
XFATM13B-STACK8-4 XFMRS-XFATM13B-STACK8-4 Datasheet
73Kb / 2P
   2x4 STACKED COMBO
XFATM9-STACK8-4 XFMRS-XFATM9-STACK8-4 Datasheet
70Kb / 2P
   2x4 PORT COMBO
XFATM13-STACK8-4 XFMRS-XFATM13-STACK8-4 Datasheet
73Kb / 2P
   2x4 STACKED COMBO
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com