công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC547B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện BC547B
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon Amplifier Transistor 625mW
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

BC547B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Micro Commercial Components

  BC547B Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components BC547B Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components BC547B Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components BC547B Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components BC547B Datasheet HTML 5Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Features
Maximum Ratings @ 25
oC Unless Otherwise Specified
Charateristic
Symbol Value
Unit
Collector-Emitter Voltage
BC546
BC547
BC548
V
CEO
65
45
30
V
Collector-Base Voltage
BC546
BC547
BC548
V
CBO
80
50
30
V
Emitter-Base Voltage
V
EBO
6.0
V
Collector Current(DC)
I
C
100
mA
Power Dissipation@T
A=25
oC
P
d
625
5.0
mW
mW/
oC
Power Dissipation@T
C=25
oC
P
d
1.5
12
W
mW/
oC
Thermal Resistance, Junction to
Ambient Air
200
oC/W
Thermal Resistance, Junction to
Case
83.3
oC/W
Operating & Storage Temperature
T
j,TSTG -55~150
oC
BC547A
/B/C
BC548A
/B/C
NPN Silicon
Amplifier Transistor
625mW
RqJC
RqJA
Revision: D
2013/01/01
 omponents
20736 Marilla
Street Chatsworth

 !"#
$%    !"#
MCC
TM
Micro Commercial Components
BC546A
/B/C
Lead Free Finish/RoHS Compliant ("P" Suffix designates
RoHS Compliant. See ordering information)
Case: TO-92, Molded Plastic
Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
Through Hole Package
150 C Junction Temperature
Moisure Sensitivity Level 1
Polarity:indicated as below
www.mccsemi.com
1 of 5
Mechanical Data
ο
INCHES
MM
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
NOTE
A
.175
.185
4.45
4.70
B
.175
.185
4.45
4.70
C
.500
---
12.70
---
D
.016
.020
0.41
0.63
E
.135
.145
3.43
3.68
.095
.105
2.42
2.67
Straight Lead
A
E
B
C
D
G
C
B
E
C
B
E
BENT LEAD
STRAIGHT LEAD
BULK PACK
AMMO PACK
* For ammo packing detailed specification, click here to visit our website
of product packaging for details.
.
173
.
220
4.40
5.60
Bent Lead
G
TO-92
DIMENSIONS
Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"


Số phần tương tự - BC547B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
BC547B MOTOROLA-BC547B Datasheet
193Kb / 6P
   Amplifier Transistors
logo
Pan Jit International I...
BC547B PANJIT-BC547B Datasheet
160Kb / 5P
   NPN GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
BC547B FAIRCHILD-BC547B Datasheet
141Kb / 6P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
logo
ON Semiconductor
BC547B ONSEMI-BC547B Datasheet
140Kb / 6P
   Amplifier Transistors(NPN Silicon)
1996 REV 1
logo
STMicroelectronics
BC547B STMICROELECTRONICS-BC547B Datasheet
53Kb / 4P
   SMALL SIGNAL NPN TRANSISTORS
More results

Mô tả tương tự - BC547B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
BC546B MCC-BC546B_08 Datasheet
228Kb / 5P
   NPN Silicon Amplifier Transistor 625mW
BC546B MCC-BC546B Datasheet
1Mb / 4P
   NPN Silicon Amplifier Transistor 625mW
BC546A MCC-BC546A Datasheet
301Kb / 5P
   NPN Silicon Amplifier Transistor 625mW
2N5401 MCC-2N5401_14 Datasheet
437Kb / 5P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
BC556 MCC-BC556 Datasheet
690Kb / 4P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
2N5401 MCC-2N5401 Datasheet
281Kb / 5P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
BC556 MCC-BC556_11 Datasheet
294Kb / 5P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
BC556A MCC-BC556A Datasheet
385Kb / 5P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
BC557C-AP MCC-BC557C-AP Datasheet
328Kb / 5P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
MPSA42 MCC-MPSA42_08 Datasheet
133Kb / 4P
   NPN Silicon High Voltage Transistor 625mW
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com