công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OP236TXV bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TT Electronics.

tên linh kiện OP236TXV
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Reliability Hermetic Infrared Emitting Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TTELEC [TT Electronics.]
Trang chủ  http://www.ttelectronics.com/
Logo TTELEC - TT Electronics.

OP236TXV bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TT Electronics.

  OP236TXV Datasheet HTML 1Page - TT Electronics. OP236TXV Datasheet HTML 2Page - TT Electronics. OP236TXV Datasheet HTML 3Page - TT Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
High Reliability Hermetic
Infrared Emitting Diode
© TT electronics plc
Issue A
11/2016
Page 3
TT Electronics | Optek Technology, Inc.
1645 Wallace Drive, Ste. 130, Carrollton, TX USA 75006 |Ph: +1 972 323 2200
www.ttelectronics.com | sensors@ttelectronics.com
General Note
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without
notice or liability. All information is subject to TT Electronics’ own data and is
considered accurate at time of going to print.
Forward Voltage vs Forward Current vs
Temperature
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Forward Current (mA)
-60°C
-40°C
-20°C
0°C
20°C
40°C
60°C
80°C
100°C
120°C
Forward Voltage vs Forward Current
vs Temperature
Optical Power vs Forward Current vs
Temperature
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Forward Current IF (mA)
-60°C
-40°C
-20°C
0°C
20°C
40°C
60°C
80°C
100°C
120°C
Normalized at 50 mA and 20° C
Optical Power vs Forward Current
vs Temperature
Distance vs Output Power vs Forward Current
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0.2 '' 0.4 '' 0.6 '' 0.8 '' 1.0 '' 1.2 '' 1.4 '' 1.6 '' 1.8 '' 2.0 ''
Distance (inches)
10 mA
20 mA
30 mA
40 mA
50 mA
60 mA
80 mA
100 mA
120 mA
Normalized at 1.0" and 50 mA
Forward Current
Distance vs Output Power vs Forward
Current


Số phần tương tự - OP236TXV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OPTEK Technologies
OP236TXV OPTEK-OP236TXV Datasheet
225Kb / 2P
   Hi- Reliability GaAlAs Infrared Emitting Diodes
OP236TXV OPTEK-OP236TXV Datasheet
119Kb / 3P
   High Reliability Hermetic Infrared Emitting Diode
More results

Mô tả tương tự - OP236TXV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OPTEK Technologies
OP235TX OPTEK-OP235TX_14 Datasheet
119Kb / 3P
   High Reliability Hermetic Infrared Emitting Diode
OP235 OPTEK-OP235_14 Datasheet
305Kb / 6P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
OP230 OPTEK-OP230_14 Datasheet
305Kb / 6P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
logo
TT Electronics.
OP230 TTELEC-OP230 Datasheet
344Kb / 6P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
OP215 TTELEC-OP215 Datasheet
837Kb / 3P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
logo
OPTEK Technologies
OP130 OPTEK-OP130_14 Datasheet
234Kb / 4P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
OP123 OPTEK-OP123_14 Datasheet
396Kb / 4P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
OP130 OPTEK-OP130_06 Datasheet
264Kb / 4P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
OP215A OPTEK-OP215A_14 Datasheet
241Kb / 3P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
OP223 OPTEK-OP223_14 Datasheet
396Kb / 4P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com