công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB08M bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

tên linh kiện LB08M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Bridge Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Trang chủ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

LB08M bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  LB08M Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited LB08M Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited LB08M Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited LB08M Datasheet HTML 4Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Silicon Bridge Rectifiers
LB08M
LB702AA
www.gmesemi.com
Rev.B
Production specification
Features
Glass passivated junction
High surge current capability
Saves space on printed circuit boards
High temperature soldering guaranteed:
260°C/10 seconds
RoHS Compliant
Mechanical Data
Case: LB molded plastic
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Terminals: Lead Free Plating (Matte Tin Finish.)
Polarity indicator: As marked on body
Maximum Ratings (@TA = 25°C unless otherwise specified)
Characteristic
Symbol
LB08M
Units
Peak repetitive reverse voltage
VRRM
1000
V
RMS reverse voltage
VRMS
700
V
DC blocking voltage
VDC
1000
V
Maximum average forward output current
IF(AV)
0.8
A
Peak forward surge current,
8.3ms single half-sine-wave
@TJ= 25°C
IFSM
25
A
I
2t Rating for fusing
@TJ= 25°C
I
2t
2.6
A
2s
Thermal Characteristics
Note:
1. Device mounted on PCB with 10 mm x 20 mm x 0.1mm copper pad areas
Parameter
Symbol
LB08M
Units
Typical thermal resistance per leg
(Note 1)
R ΘJA
58
°C/W
R ΘJC
20
R ΘJL
16
Operating junction temperature range
TJ
- 55 ---- + 150
°C
Storage temperature range
TSTG
- 55 ---- + 150
°C


Số phần tương tự - LB08M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gulf Semiconductor
LB08 GULFSEMI-LB08 Datasheet
96Kb / 2P
   SINGLE PHASE GLASS PASSIVATED SURFACE MOUNT FLAT BRIDGE RECTIFIER VOLTAGE: 50 TO 1000V CURRENT: 0.6A
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LB080F LEIDITECH-LB080F Datasheet
433Kb / 2P
   Lead-free and compliant with the European Union RoHS Directive 2011/65/EU
More results

Mô tả tương tự - LB08M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
KBL400 EIC-KBL400 Datasheet
19Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR1500 EIC-BR1500 Datasheet
42Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR2500 EIC-BR2500 Datasheet
20Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR3500W EIC-BR3500W Datasheet
19Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
KBU600 COMCHIP-KBU600 Datasheet
138Kb / 3P
   Silicon Bridge Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
KBU6A DIOTEC-KBU6A_07 Datasheet
110Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
KBU4A DIOTEC-KBU4A_07 Datasheet
110Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
GBS4A DIOTEC-GBS4A_07 Datasheet
106Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
GBU8A DIOTEC-GBU8A_07 Datasheet
112Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
KBP200 PANJIT-KBP200 Datasheet
79Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
PB1000 PANJIT-PB1000 Datasheet
66Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com