công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMBF10M bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

tên linh kiện FMBF10M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Bridge Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Trang chủ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

FMBF10M bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  FMBF10M Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited FMBF10M Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited FMBF10M Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited FMBF10M Datasheet HTML 4Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Silicon Bridge Rectifiers
FMBF10K--FMBF10M
MBF707AA
www.gmesemi.com
Rev.B
Production specification
Package Outline Dimensions(unit:mm)
Mounting Pad Layout(unit:mm)
Ordering Information
Part No.
Marking
Package
Shipping
FMBF10K
FMBF10K
MBF
5000/Tape&Reel
FMBF10M
FMBF10M
MBF
5000/Tape&Reel
2.35/2.85
0.50/0.80
1.10/1.30
0.15/0.25
4.60/5.00
-
+


Số phần tương tự - FMBF10M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fox Electronics
FMB FOX-FMB Datasheet
87Kb / 1P
   CERAMIC SEAM SEALED SMD CRYSTAL
logo
Sanken electric
FMB-2204 SANKEN-FMB-2204 Datasheet
85Kb / 3P
   Schottky Barrier Diodes
FMB-2206 SANKEN-FMB-2206 Datasheet
92Kb / 2P
   Schottky Barrier Diodes
FMB-22H SANKEN-FMB-22H Datasheet
44Kb / 2P
   Schottky Barrier Diodes 20V
FMB-22L SANKEN-FMB-22L Datasheet
44Kb / 2P
   Schottky Barrier Diodes 20V
More results

Mô tả tương tự - FMBF10M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
KBL400 EIC-KBL400 Datasheet
19Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR1500 EIC-BR1500 Datasheet
42Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR2500 EIC-BR2500 Datasheet
20Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR3500W EIC-BR3500W Datasheet
19Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
KBU600 COMCHIP-KBU600 Datasheet
138Kb / 3P
   Silicon Bridge Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
KBU6A DIOTEC-KBU6A_07 Datasheet
110Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
KBU4A DIOTEC-KBU4A_07 Datasheet
110Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
GBS4A DIOTEC-GBS4A_07 Datasheet
106Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
GBU8A DIOTEC-GBU8A_07 Datasheet
112Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
KBP200 PANJIT-KBP200 Datasheet
79Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
PB1000 PANJIT-PB1000 Datasheet
66Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com