công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZTA42 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện PZTA42
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Plastic-Encapsulate Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

PZTA42 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micro Commercial Components

  PZTA42 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components PZTA42 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components PZTA42 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
PZTA
42
Revision: A
2016/09/22
www.mccsemi.com
2 of
3
Micro Commercial Components
M C C
R
0
300
600
900
1200
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
10
100
0.1
1
10
100
300
600
900
0
25
50
75
100
125
150
0
200
400
600
800
1000
1200
0.1
1
10
100
10
100
0.1
1
10
100
10
100
1000
0.1
10
1
10
100
4
0002
10
12
14
16
18
20
22
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
COMMON EMITTER
V
CE=10V
I
C
——
V
BE
COLLECTOR CURREMT I
C
(mA)
f
T
——
I
C
COMMON EMITTER
V
CE=20V
T
a=25
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
300
β=10
V
BEsat
——
I
C
T
a=100
T
a=25
P
C
——
T
a
AMBIENT TEMPERATURE T
a
(℃)
T
a=100
T
a=25
β=10
V
CEsat
——
I
C
COLLECTOR CURREMT I
C
(mA)
500
I
C
h
FE
——
T
a=100
T
a=25
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
COMMON EMITTER
V
CE=10V
C
ib
f=1MHz
I
E=0/IC=0
T
a=25
BASE-EMMITER VOLTAGE V
BE (mV)
C
ob
/C
ib
——
V
CB
/V
EB
C
ob
1
REVERSE VOLTAGE V (V)
20
COMMON
EMITTER
T
a=25
90
μA
I
B=10μA
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
CE
(V)
I
C
——
V
CE
20
μA
30
μA
40
μA
50
μA
60
μA
70
μA
80
μA


Số phần tương tự - PZTA42

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PZTA42 PHILIPS-PZTA42 Datasheet
43Kb / 8P
   NPN high-voltage transistor
1999 May 21
logo
Fairchild Semiconductor
PZTA42 FAIRCHILD-PZTA42 Datasheet
628Kb / 1P
   FAIRCHILD Small Signal Transistors
logo
Siemens Semiconductor G...
PZTA42 SIEMENS-PZTA42 Datasheet
127Kb / 4P
   NPN Silicon High-Voltage Transistors
logo
Continental Device Indi...
PZTA42 CDIL-PZTA42 Datasheet
209Kb / 4P
   NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
PZTA42 FAIRCHILD-PZTA42 Datasheet
657Kb / 14P
   NPN High Voltage Amplifier
More results

Mô tả tương tự - PZTA42

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bruckewell Technology L...
A42 BWTECH-A42 Datasheet
540Kb / 4P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
S9014 BWTECH-S9014 Datasheet
327Kb / 4P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
2SC2712-O MCC-2SC2712-O_13 Datasheet
277Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
2SC2859-O MCC-2SC2859-O Datasheet
364Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
logo
SHIKUES Electronics
2SC4177 SKTECHNOLGY-2SC4177 Datasheet
681Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
MMDT2222A MCC-MMDT2222A_13 Datasheet
282Kb / 5P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
MMDT4401 MCC-MMDT4401_13 Datasheet
387Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
2SC4672-P MCC-2SC4672-P_13 Datasheet
654Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
2SC1740S-Q MCC-2SC1740S-Q_13 Datasheet
381Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
CXT5551 MCC-CXT5551_14 Datasheet
369Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com