công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML205S-12 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - MicroPower Direct, LLC

tên linh kiện ML205S-12
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-Miniature, 2W Single & Dual SMT DC/DC Converters
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MPD [MicroPower Direct, LLC]
Trang chủ  http://www.micropowerdirect.com
Logo MPD - MicroPower Direct, LLC

ML205S-12 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - MicroPower Direct, LLC

  ML205S-12 Datasheet HTML 1Page - MicroPower Direct, LLC ML205S-12 Datasheet HTML 2Page - MicroPower Direct, LLC ML205S-12 Datasheet HTML 3Page - MicroPower Direct, LLC ML205S-12 Datasheet HTML 4Page - MicroPower Direct, LLC ML205S-12 Datasheet HTML 5Page - MicroPower Direct, LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MicroPower Direct 292 Page Street Ste D Stoughton, MA 02072 TEL: (781) 344-8226 FAX: (781) 344-8481 E-Mail: sales@micropowerdirect.com
www.micropowerdirect.com
Mechanical Dimensions, Single Output
Notes:
All dimensions are typical in inches (mm)
Tolerance x.xx = ±0.01 (±0.25)
Pin 1 is marked by a “dot” or indentation
on the unit
Pin
Description
1-VIN
2+VIN
4-VOUT
5+VOUT
8NC
NC = Not for electrical connection
Notes:
All dimensions are typical in inches (mm)
Tolerance x.xx = ±0.01 (±0.25)
Pin 1 is marked by a “dot” or indentation on the unit
Pin
Description
1-VIN
2+VIN
4
Common
5-VOUT
6
No Pin
7+VOUT
10
NC
NC = Not for electrical connection
Pin Connections
Board Layout
Pin Connections
Board Layout
Mechanical Dimensions, Dual Output


Số phần tương tự - ML205S-12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MicroPower Direct, LLC
ML205S-12E MPD-ML205S-12E Datasheet
578Kb / 2P
   2W, Single Output Ultra-Miniature SMT DC/DC Converters
ML205S-12EI MPD-ML205S-12EI Datasheet
579Kb / 2P
   2W, High Isolation Ultra-Miniature SMT DC/DC Converters
More results

Mô tả tương tự - ML205S-12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MicroPower Direct, LLC
LF200D MPD-LF200D Datasheet
234Kb / 2P
   Ultra-Miniature, 2W Dual Output SMT DC/DC Converters
ML200SE MPD-ML200SE Datasheet
578Kb / 2P
   2W, Single Output Ultra-Miniature SMT DC/DC Converters
LF200S MPD-LF200S Datasheet
240Kb / 2P
   Ultra-Miniature, 2W Single Output SMT DC/DC Converters
ML200SEI MPD-ML200SEI Datasheet
579Kb / 2P
   2W, High Isolation Ultra-Miniature SMT DC/DC Converters
logo
Minmax Technology Co., ...
MAU300 MINMAX-MAU300 Datasheet
217Kb / 6P
   2W, Miniature SIP, Single & Dual Output DC/DC Converters
logo
List of Unclassifed Man...
D221 ETC1-D221 Datasheet
91Kb / 2P
   Single & Dual Output Miniature, 2W SIP DC/DC Converters
logo
MicroPower Direct, LLC
D200 MPD-D200 Datasheet
219Kb / 2P
   Single & Dual Output Miniature, 2W SIP DC/DC Converters
logo
Minmax Technology Co., ...
MSAU400 MINMAX-MSAU400 Datasheet
205Kb / 6P
   2W, Miniature SMD, Single & Dual Output DC/DC Converters
MSLU400 MINMAX-MSLU400 Datasheet
188Kb / 7P
   2W, Miniature SMD, Single & Dual Output DC/DC Converters
logo
MPS Industries, Inc.
ADC300 MPSIND-ADC300 Datasheet
172Kb / 2P
   2W, Miniature SIP, Single & Dual Output DC/DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com