công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM601HRR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện SM601HRR
Giải thích chi tiết về linh kiện  SWITCHING REGULATOR POWER OUTPUT STAGES
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

SM601HRR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Microsemi Corporation

  SM601HRR Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation SM601HRR Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation SM601HRR Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation SM601HRR Datasheet HTML 4Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SM600/SM601/SM602/SM610/SM611/SM612
4/90 Rev 1.1 2/94
LINFINITY Microelectronics Inc.
Copyright
© 1994
11861 Western Avenue
∞ Garden Grove, CA 92841
4
(714) 898-8121
∞ FAX: (714) 893-2570
APPLICATION CIRCUITS (continued)
FIGURE 5 - STEP UP (BOOST) CONVERTER
4-PIN TO-66 METAL CAN
R - PACKAGE
Ambient
Temperature Range
SM600R
0
°C to 70°C
SM600HRR
-55
°C to 125°C
SM601R
0
°C to 70°C
SM601HRR
-55
°C to 125°C
SM602R
0
°C to 70°C
SM602HRR
-55
°C to 125°C
SM610R
0
°C to 70°C
SM610HRR
-55
°C to 125°C
SM611R
0
°C to 70°C
SM611HRR
-55
°C to 125°C
SM612R
0
°C to 70°C
SM612HRR
-55
°C to 125°C
Part No.
Package
Connection Diagram
CONNECTION DIAGRAMS & ORDERING INFORMATION (See Note Below)
SM61X
COMMON
POSITIVE OUTPUT
DRIVE
POSITIVE INPUT
4
3
2
1
1
23
4
NEGATIVE OUTPUT
NEGATIVE INPUT
DRIVE
COMMON
Note 1. All packages are viewed from the top.
2. Case is electrically isolated.
3. Consult factory for additional screening available.


Số phần tương tự - SM601HRR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Motion Technolo...
SM601 SILICONMOTION-SM601 Datasheet
2Mb / 2P
   Single-Chip SSD
202106
logo
Sharp Corporation
SM6010 SHARP-SM6010 Datasheet
25Kb / 2P
   16-Bit Single- Chip Microcomputer
logo
Solid State Optronic
SM6010 SSOUSA-SM6010 Datasheet
223Kb / 7P
   Built in active discharge circuit for fast turn-off
logo
Nippon Precision Circui...
SM6011 NPC-SM6011 Datasheet
210Kb / 8P
   High-speed Data Converter
logo
Sinopower Semiconductor...
SM6011NSF SINOPWER-SM6011NSF Datasheet
256Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - SM601HRR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
SM645 MICROSEMI-SM645 Datasheet
56Kb / 4P
   SWITCHING REGULATOR POWER OUTPUT STAGES
logo
Micro Electronics
SM627 MICRO-ELECTRONICS-SM627 Datasheet
56Kb / 4P
   SWITCHING REGULATOR POWER OUTPUT STAGES
logo
Fairchild Semiconductor
BD157 FAIRCHILD-BD157 Datasheet
38Kb / 4P
   Low Power Fast Switching Output Stages
BC80725MTF FAIRCHILD-BC80725MTF Datasheet
77Kb / 6P
   Suitable for AF-Driver stages and low power output stages
BC33725TA FAIRCHILD-BC33725TA Datasheet
33Kb / 3P
   Suitable for AF-Driver stages and low power output stages
logo
Rohm
BA6149LS ROHM-BA6149LS Datasheet
146Kb / 2P
   6-OUTPUT SWITCHING REGULATOR
logo
Infineon Technologies A...
BCX54 INFINEON-BCX54_11 Datasheet
526Kb / 8P
   For AF driver and output stages
2011-09-19
logo
Shanghai Leiditech Elec...
BCP54 LEIDITECH-BCP54 Datasheet
1,000Kb / 4P
   For AF driver and output stages
logo
Sanken electric
STRS6513 SANKEN-STRS6513 Datasheet
72Kb / 6P
   OFF-LINE SWITCHING REGULATOR - WITH POWER MOSFET OUTPUT
logo
Allegro MicroSystems
STRM6511 ALLEGRO-STRM6511 Datasheet
72Kb / 6P
   OFF-LINE SWITCHING REGULATOR WITH POWER MOSFET OUTPUT
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com