công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE12S0A0V10PNFC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Delta Electronics, Inc.

tên linh kiện NE12S0A0V10PNFC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage Margining Adjustment
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.

NE12S0A0V10PNFC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Delta Electronics, Inc.

  NE12S0A0V10PNFC Datasheet HTML 1Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0V10PNFC Datasheet HTML 2Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0V10PNFC Datasheet HTML 3Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0V10PNFC Datasheet HTML 4Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0V10PNFC Datasheet HTML 5Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0V10PNFC Datasheet HTML 6Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0V10PNFC Datasheet HTML 7Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0V10PNFC Datasheet HTML 8Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0V10PNFC Datasheet HTML 9Page - Delta Electronics, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
DS_NE12S10A_07092013
3
ELECTRICAL CHARACTERISTICS CURVES
Figure 1: Converter efficiency vs. output current
(0.59V output voltage, 12V input)
Figure 2: Converter efficiency vs. output current
(0.9V output voltage, 12V input)
Figure 3: Converter efficiency vs. output current
(1.8V output voltage, 12V input)
Figure 4: Converter efficiency vs. output current
(2.5V output voltage, 12V input)
Figure 5: Converter efficiency vs. output current
(3.3V output voltage, 12V input)
Figure 6: Converter efficiency vs. output current
(5.0V output voltage, 12V input)


Số phần tương tự - NE12S0A0V10PNFC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Delta Electronics, Inc.
NE12S0A0V10PNFC DELTA-NE12S0A0V10PNFC Datasheet
645Kb / 12P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.0~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 10Aout
More results

Mô tả tương tự - NE12S0A0V10PNFC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lineage Power Corporati...
AN04-005 LINEAGEPOWER-AN04-005 Datasheet
187Kb / 4P
   Margining and Voltage Programming
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
KLD0-SAA PF-KLD0-SAA Datasheet
587Kb / 2P
   Voltage adjustment module
2021-01-12
logo
Advanced Crystal Techno...
ACTOCXO14 ACT-ACTOCXO14 Datasheet
93Kb / 1P
   Voltage Controlled Frequency Adjustment
13/09/06
ACTOCXO25 ACT-ACTOCXO25 Datasheet
100Kb / 1P
   Voltage Controlled Frequency Adjustment
14/09/06
ACTOCXO20 ACT-ACTOCXO20 Datasheet
96Kb / 1P
   Voltage Controlled Frequency Adjustment
14/09/06
ACTOCXO36 ACT-ACTOCXO36 Datasheet
97Kb / 1P
   Voltage Controlled Frequency Adjustment
26/09/06
ACTOCXO38 ACT-ACTOCXO38 Datasheet
96Kb / 1P
   Voltage Controlled Frequency Adjustment
14/09/06
logo
SynQor Worldwide Headqu...
PQ60120EKX04 SYNQOR-PQ60120EKX04 Datasheet
1Mb / 15P
   Output voltage trim permits custom voltages and voltage margining
PQ50050HPB50 SYNQOR-PQ50050HPB50 Datasheet
1Mb / 14P
   Output voltage trim permits custom voltages and voltage margining
PQ60015EKX25 SYNQOR-PQ60015EKX25 Datasheet
1Mb / 15P
   Output voltage trim permits custom voltages and voltage margining
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com