công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC122S021 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor. Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADC122S021
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 Channel, 1 MSPS 12-Bit A/D Converter
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

ADC122S021 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button ADC122S021 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) ADC122S021 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) ADC122S021 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) ADC122S021 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) ADC122S021 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) ADC122S021 Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) ADC122S021 Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) ADC122S021 Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) ADC122S021 Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 19 page
background image
Typical Performance Characteristics T
A = +25˚C, fSAMPLE = 500 kSPS to 1 MSPS, fSCLK = 8 MHz to
16 MHz, f
IN = 40.3 kHz unless otherwise stated. (Continued)
DNL vs. Clock Frequency
INL vs. Clock Frequency
20125224
20125225
DNL vs. Clock Duty Cycle
INL vs. Clock Duty Cycle
20125226
20125227
DNL vs. Temperature
INL vs. Temperature
20125228
20125229
www.national.com
9


Số phần tương tự - ADC122S021

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
ADC122S021 NSC-ADC122S021 Datasheet
905Kb / 19P
   2 Channel, 200 KSPS 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC122S021 TI-ADC122S021 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   ADC102S021 2 Channel, 50 ksps to 200 ksps, 10-Bit A/D Converter
ADC122S021 TI1-ADC122S021 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC122S021 2 Channel, 50 ksps to 200 ksps 12-Bit A/D Converter
ADC122S021 TI1-ADC122S021 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC082S021 2 Channel, 50 ksps to 200 ksps, 8-Bit A/D Converter
ADC122S021 TI1-ADC122S021 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC102S101 2 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 10-Bit A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADC122S021

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TEXAS ADVANCED OPTOELEC...
ADC122S101 TAOS-ADC122S101 Datasheet
947Kb / 19P
   2 Channel, 1 MSPS 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC122S101 TI1-ADC122S101_14 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   2 Channel, 500 ksps to 1 Msps 12-Bit A/D Converter
ADC122S101 TI1-ADC122S101_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   2 Channel, 500 ksps to 1 Msps 12-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC082S101 NSC-ADC082S101 Datasheet
925Kb / 19P
   2 Channel, 1 MSPS, 8-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC121S101 TI-ADC121S101 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   Single Channel, 0.5 to 1 Msps, 12-Bit A/D Converter
logo
Analog Devices
AD10265 AD-AD10265_15 Datasheet
2Mb / 24P
   Dual Channel, 12-Bit, 65 MSPS A/D Converter
REV. A
logo
Intersil Corporation
HI5865 INTERSIL-HI5865 Datasheet
29Kb / 2P
   12-Bit, 65 MSPS A/D Converter
HI5808 INTERSIL-HI5808 Datasheet
115Kb / 12P
   12-Bit, 10 MSPS A/D Converter
logo
Analog Devices
AD9005B AD-AD9005B_15 Datasheet
170Kb / 8P
   12-Bit, 10 MSPS A/D Converter
REV. 0
logo
Intersil Corporation
HI5804 INTERSIL-HI5804 Datasheet
64Kb / 11P
   12-Bit, 5 MSPS A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com