công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UZO24.121 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - PULS GmbH

tên linh kiện UZO24.121
Giải thích chi tiết về linh kiện  BATTERY MODULE 24V, 12AH
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PULS [PULS GmbH]
Trang chủ  http://www.pulspower.com/
Logo PULS - PULS GmbH

UZO24.121 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - PULS GmbH

Back Button UZO24.121 Datasheet HTML 3Page - PULS GmbH UZO24.121 Datasheet HTML 4Page - PULS GmbH UZO24.121 Datasheet HTML 5Page - PULS GmbH UZO24.121 Datasheet HTML 6Page - PULS GmbH UZO24.121 Datasheet HTML 7Page - PULS GmbH UZO24.121 Datasheet HTML 8Page - PULS GmbH UZO24.121 Datasheet HTML 9Page - PULS GmbH UZO24.121 Datasheet HTML 10Page - PULS GmbH UZO24.121 Datasheet HTML 11Page - PULS GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
UZK24.121, UZO24.121
U-Series
BATTERY MODULE 24V, 12AH
14. TERMINALS AND WIRING
The terminals are IP20 Finger safe constructed and suitable for field- and factory wiring.
Signal and center tap terminals
Type
Screw terminals
Maximal wire size, solid wire
1.5mm2
Maximal wire size, stranded wire
1.5mm2
American Wire Gauge
AWG 26-14
Maximal wire diameter
1.5mm (including ferrules)
Wire stripping length
6mm / 0.25inch
Screwdriver
Slotted 3x0.5mm
Recommended tightening torque
0.45Nm, 4lb.in
Instructions:
a)
Follow national installation codes and installation regulations!
b)
Ensure that all strands of a stranded wire enter the terminal connection!
c)
Unused terminal compartments should be securely tightened.
d)
Ferrules are allowed.
15. PROTECTION FEATURES
Degree of protection
IP 00
According to EN/IEC 60529
Class of protection
III
According to EN/IEC 61140
Internal input fuse
35A
DC-Fuse (blade type) ATOF® 287 035 from Littelfuse
Replacement fuses must be of the same type or an UL
listed fuse with the same nominal value and
characteristics.
Isolation
1100Vac
Isolation voltage between power to chassis
Aug. 2017 / Rev. 2.0 DS-UZK24.121-EN
All parameters are typical values specified at, 25°C ambient temperature unless otherwise noted.
www.pulspower.com Phone +49 89 9278 0
Germany
7/11


Số phần tương tự - UZO24.121

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PULS GmbH
UZO24.121 PULS-UZO24.121 Datasheet
325Kb / 9P
   BATTERY MODULE
More results

Mô tả tương tự - UZO24.121

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PULS GmbH
UZK24.071 PULS-UZK24.071 Datasheet
386Kb / 9P
   BATTERY MODULE 24V, 7AH
UZK24.071 PULS-UZK24.071_17 Datasheet
370Kb / 11P
   BATTERY MODULE 24V, 7AH
UZB12.121 PULS-UZB12.121 Datasheet
168Kb / 6P
   BATTERY REPLACEMENT 12V, 12AH
logo
GS Yuasa Battery Sales ...
GS-GTX14L-BS GSYUASABATTERY-GS-GTX14L-BS Datasheet
189Kb / 1P
   Capacity (10-hour) 12Ah
logo
PHOENIX CONTACT
2908235 PHOENIX-2908235 Datasheet
56Kb / 2P
   Uninterruptible power supply replacement battery - UPS-BAT-KIT-VRLA2X12V/12AH
09/12/2020
logo
LiTech Power Co.,Ltd.
10S4P LITECH-10S4P Datasheet
1Mb / 6P
   Specification of LiTech Power Li-ion 10S4P 12Ah Flexible Battery Pack
logo
IOGEAR
GBP24V18AH IOGEAR-GBP24V18AH Datasheet
117Kb / 2P
   24V 2U External Battery Pack for GBB1000N
logo
Littelfuse
LAS LITTELFUSE-LAS Datasheet
159Kb / 1P
   24V COMPACT SPST MANUAL BATTERY DISCONNECT SWITCH
2022 Littelfuse, Inc.
logo
PULS GmbH
UZK24.121 PULS-UZK24.121 Datasheet
325Kb / 9P
   BATTERY MODULE
logo
OptoSupply Internationa...
OSR5JA5111A-KKW OPTOSUPPLY-OSR5JA5111A-KKW Datasheet
107Kb / 1P
   5mm Round Module 24V LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com