công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES1ME bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện ES1ME
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Amp Ultra Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

ES1ME bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Micro Commercial Components

  ES1ME Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components ES1ME Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components ES1ME Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components ES1ME Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
ES1AE thru ES1ME
trr
+0.5A
0
-0.25
-1.0
1cm
Set Time Base for 20/100ns/cm
25Vdc
1
50
10
Oscilloscope
Note 1
Pulse
Generator
Note 2
Notes:
1. Rise Time = 7ns max.
Input impedance = 1 megohm, 22pF
2. Rise Time = 10ns max.
Source impedance = 50 ohms
3. Resistors are non-inductive
Figure 6
Reverse Recovery Time Characteristic And Test Circuit Diagram
1
100
4
0
5
10
15
8
Figure 4
Peak Forward Surge Current
Peak Forward Surge Current - Amperesversus
Number Of Cycles At 60Hz - Cycles
Amps
Cycles
2
6
10
20
60 80
40
20
25
30
Revision: C
2015/10/19
www.mccsemi.com
3 of 4
Micro Commercial Components
M C C
TM


Số phần tương tự - ES1ME

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
ES1ME MCC-ES1ME Datasheet
143Kb / 4P
   1 Amp Super Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
More results

Mô tả tương tự - ES1ME

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
ER1A LEIDITECH-ER1A Datasheet
628Kb / 3P
   1 Amp Ultra Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
Micro Commercial Compon...
UFM13PL-TP MCC-UFM13PL-TP Datasheet
304Kb / 4P
   1 Amp Ultra Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
ES1A-TP MCC-ES1A-TP Datasheet
305Kb / 4P
   1 Amp Ultra Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
UFM11PL MCC-UFM11PL Datasheet
249Kb / 4P
   1 Amp Ultra Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
ER1A MCC-ER1A_13 Datasheet
203Kb / 4P
   1 Amp Ultra Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
ES1A MCC-ES1A_13 Datasheet
305Kb / 4P
   1 Amp Ultra Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
UFM16PL-TP MCC-UFM16PL-TP Datasheet
303Kb / 4P
   1 Amp Ultra Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
UF4001 MCC-UF4001 Datasheet
371Kb / 2P
   1 Amp Ultra Fast Recovery Rectifier 50 to 1000 Volts
UF4001 MCC-UF4001_11 Datasheet
231Kb / 3P
   1 Amp Ultra Fast Recovery Rectifier 50 to 1000 Volts
FR1A MCC-FR1A Datasheet
622Kb / 3P
   1 Amp Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com