công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST341R2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

tên linh kiện ST341R2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Visible light cut
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Trang chủ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

ST341R2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  ST341R2 Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. ST341R2 Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
■■電源電圧/光電流特性 VCE/ICEL
周囲温度/暗電流特性 Ta/ICEO
分光感度特性
周囲温度/相対光電流特性 Ta/ICEL
指向特性
Ta =25℃
照度 EV
Illuminance
周囲温度 Ta
Ambient Temperature
電源電圧 VCE
Supply Voltage
相対感度
Relative Sensitivity
Ambient Temperature
波長 λ
Wave Length
0.01
0.1
1
10
100
10
100
1000
10000
0
2
4
6
8
10
12
14
20
40
60
80
100
120
600
700
800
900
1000
1100
1200
10
100
1000
10000
-20
0
20
40
60
80
100
0.1
1
10
-20
0
20
40
60
80
100
100
100
-100
-80
-60
-40
-20
0
0
20
40
60
80
100
50
50
(deg.)
照度/光電流特性 EV/ICEL
周囲温度 Ta
02
46
8
10
0
0.01
0.1
1
(Lx)
(℃)
(V)
(%)
(nA)
(℃)
(mA)
(nm)
(mA)
(mA)
Ta=25℃
Ta=25℃
Ta=25℃
Ev=1000Lx
Ev=800Lx
Ev=400Lx
Ev=200Lx
Ev=100Lx
Ta=25℃
ICEL=1
VCE=10V
Ev=0Lx
ST341R2
PHOTOTRANSISTOR
フォトトランジスタ
Jun.2014
問い合わせ先/A REFERENCE
営業推進センター(西日本)/SALES(WEST)
営業推進センター(東日本)/SALES(EAST)
TEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031
TEL 03-6455-0280 FAX 03-3461-1566
URL http://www.kodenshi.co.jp
本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願い致します。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.
(%)


Số phần tương tự - ST341R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stanson Technology
ST3413 STANSON-ST3413 Datasheet
138Kb / 7P
   P Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
ST3413 VBSEMI-ST3413 Datasheet
482Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Stanson Technology
ST3413A STANSON-ST3413A Datasheet
267Kb / 7P
   P Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
ST3413A VBSEMI-ST3413A Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
ST3413A_V2 ETC2-ST3413A_V2 Datasheet
267Kb / 7P
   P Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - ST341R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SG-107LF KODENSHI-SG-107LF Datasheet
153Kb / 3P
   Visible light cut type
SG113 KODENSHI-SG113 Datasheet
148Kb / 3P
   Visible light cut type
logo
Sharp Corporation
GP2A16 SHARP-GP2A16 Datasheet
57Kb / 4P
   Visible Light Cut-off Type Photointerrupters with Connector
logo
Seme LAB
412101 SEME-LAB-412101 Datasheet
1Mb / 11P
   Visible Light Detector
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KVS-3023 KODENSHI-KVS-3023 Datasheet
130Kb / 2P
   Visible Light Sensor
KOE1007 KODENSHI-KOE1007 Datasheet
163Kb / 3P
   Visible Light Sensor
KVS5032 KODENSHI-KVS5032 Datasheet
446Kb / 2P
   Visible Light Sensor
SD-112 KODENSHI-SD-112 Datasheet
156Kb / 3P
   Visible ray cut of Flat package
KVS-1001 KODENSHI-KVS-1001 Datasheet
46Kb / 2P
   Visible Light Sensor
HPI340R2 KODENSHI-HPI340R2 Datasheet
126Kb / 2P
   Visible light filtering
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com