công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM4007PL bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện SM4007PL
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 Ampere Silion Rectifier 50 to 1000 Volts
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

SM4007PL bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Micro Commercial Components

  SM4007PL Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components SM4007PL Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components SM4007PL Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components SM4007PL Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
1
100
4
0
10
20
30
8
Figure 5
Peak Forward Surge Current
Peak Forward Surge Current - Amperes
versus
Number Of Cycles At 60Hz - Cycles
Amps
Cycles
2
610
20
60 80
40
40
50
60
Figure 4
Typical Reverse Characteristics
Instantaneous Reverse Leakage Current - MicroAmperes
versus
Percent Of Rated Peak Reverse Voltage - Volts
Volts
4
6
20
10
µAmps
20
120
40
60
80
100
.01
.02
.04
.06
.1
.2
.4
.6
1
2
TA=25
°C
40
60
100
140
TA=100
°C
www.mccsemi.com
3 of 4
SM4001PL thru SM4007PL
Revision: I
2016/12/15
Micro Commercial Components
M C C
R


Số phần tương tự - SM4007PL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
SM4007PL MCC-SM4007PL Datasheet
213Kb / 4P
   1.0 Ampere Silion Rectifier 50 to 1000 Volts
SM4007PL MCC-SM4007PL Datasheet
249Kb / 4P
   1.0 Ampere Silion Rectifier 50 to 1000 Volts
SM4007PL MCC-SM4007PL Datasheet
249Kb / 4P
   1.0 Ampere Silion Rectifier 50 to 1000 Volts
SM4007PL MCC-SM4007PL Datasheet
249Kb / 4P
   1.0 Ampere Silion Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
Microdiode Electronics ...
SM4007PL CHENDA-SM4007PL Datasheet
593Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - SM4007PL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
SM4001PL MCC-SM4001PL Datasheet
213Kb / 4P
   1.0 Ampere Silion Rectifier 50 to 1000 Volts
SM4004PL-TP MCC-SM4004PL-TP Datasheet
249Kb / 4P
   1.0 Ampere Silion Rectifier 50 to 1000 Volts
SM4001PL-TP MCC-SM4001PL-TP Datasheet
249Kb / 4P
   1.0 Ampere Silion Rectifier 50 to 1000 Volts
SM4002PL-TP MCC-SM4002PL-TP Datasheet
249Kb / 4P
   1.0 Ampere Silion Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
RL101FG DAESAN-RL101FG Datasheet
316Kb / 2P
   CURRENT 1.0 Ampere VOLTAGE 50 to 1000 Volts
1N4001A DAESAN-1N4001A Datasheet
304Kb / 2P
   CURRENT 1.0 Ampere VOLTAGE 50 to 1000 Volts
1F1G DAESAN-1F1G Datasheet
313Kb / 2P
   CURRENT 1.0 Ampere VOLTAGE 50 to 1000 Volts
1N4001 DAESAN-1N4001 Datasheet
210Kb / 2P
   CURRENT 1.0 Ampere VOLTAGE 50 to 1000 Volts
1N4001S DAESAN-1N4001S Datasheet
206Kb / 2P
   CURRENT 1.0 Ampere VOLTAGE 50 to 1000 Volts
1H1G DAESAN-1H1G Datasheet
284Kb / 2P
   CURRENT 1.0 Ampere VOLTAGE 50 to 1000 Volts
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com