công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12E bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện SS12E
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Amp Schottky Rectifier 20 to 100 Volts
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

SS12E bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micro Commercial Components

  SS12E_16 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components SS12E_16 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components SS12E_16 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SS12E thru SS110E
Instantaneous Forward Current - Amperes
versus
Instantaneous Forward Voltage - Volts
Figure 1
Typical Forward Characteristics
4
6
20
10
Amps
.4
.6
.8
1.0
1.2
1.4
.01
.02
.04
.06
.1
.2
.4
.6
1
2
25
°C
Volts
SS12E,SS14E
SS15E-16E
SS18-E~SS110E
Average Forward Rectified Current - Amperes
versus
Lead Temperature -
°C
Figure 2
Forward Derating Curve
0
175
50
75
100
125
0
.2
.4
.6
Single Phase, Half Wave
60Hz Resistive or Inductive
Load
Amps
°C
150
.8
1.0
1.2
1
100
4
0
10
20
30
8
Figure 3
Peak Forward Surge Current
Peak Forward Surge Current - Amperes
versus
Number Of Cycles At 60Hz - Cycles
Amps
Cycles
2
6
10
20
60 80
40
40
50
60
www.mccsemi.com
2 of 3
Revision: F
2016/05/16
SS12
E - SS14E
SS15
E - SS110E
Micro Commercial Components
M C C
R


Số phần tương tự - SS12E_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SS12E PANJIT-SS12E_09 Datasheet
117Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - SS12E_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
SS12FL MCC-SS12FL Datasheet
369Kb / 3P
   1 Amp Schottky Rectifier 20 to 100 Volts
SS12-TP MCC-SS12-TP Datasheet
208Kb / 3P
   1 Amp Schottky Rectifier 20 to 100 Volts
SK15-LTP MCC-SK15-LTP Datasheet
325Kb / 3P
   1 Amp Schottky Rectifier 20 to 100 Volts
2013/01/01
SK12-L MCC-SK12-L Datasheet
282Kb / 3P
   1 Amp Schottky Rectifier 20 to 100 Volts
SS12 MCC-SS12_11 Datasheet
187Kb / 3P
   1 Amp Schottky Rectifier 20 to 100 Volts
SS12E MCC-SS12E Datasheet
205Kb / 3P
   1 Amp Schottky Rectifier 20 to 100 Volts
SK110-LTP MCC-SK110-LTP Datasheet
312Kb / 3P
   1 Amp Schottky Rectifier 20 to 100 Volts
SS12 MCC-SS12 Datasheet
353Kb / 2P
   1 Amp Schottky Rectifier 20 to 100 Volts
SS18E-TP MCC-SS18E-TP Datasheet
234Kb / 3P
   1 Amp Schottky Rectifier 20 to 100 Volts
SS12-L MCC-SS12-L_17 Datasheet
338Kb / 3P
   1 Amp Schottky Rectifier 20 to 100 Volts
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com