công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5399GP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện 1N5399GP
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5 Amp Glass Passivated Rectifier 50 - 1000 Volts
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

1N5399GP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micro Commercial Components

  1N5399GP Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components 1N5399GP Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components 1N5399GP Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components 1N5399GP Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
1N5391GP thru 1N5399GP
Average Forward Rectified Current - Amperesversus
Ambient Temperature -
°C
Figure 2
Forward Derating Curve
0
175
50
75
100
125
0
.5
1.0
1.5
Single Phase, Half Wave
60Hz Resistive or Inductive Load
Amps
°C
150
2.0
2.5
3.0
Junction Capacitance - pFversus
Reverse Voltage - Volts
Instantaneous Forward Current - Amperesversus
Instantaneous Forward Voltage - Volts
Figure 1
Typical Forward Characteristics
4
6
20
10
Amps
.4
.6
.8
1.0
1.2
1.4
.01
.02
.04
.06
.1
.2
.4
.6
1
2
25
°C
Volts
Figure 3
Junction Capacitance
.1
.2
1
.4
2
10
20
40
4
100
200
1
2
6
10
20
100
pF
Volts
60
40
4
400
1000
TJ=25
°C
MCC
Revision: B
2013/01/01
TM
Micro Commercial Components
www.mccsemi.com
2 of 4


Số phần tương tự - 1N5399GP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
General Semiconductor
1N5399GP GE-1N5399GP Datasheet
64Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
logo
Micro Commercial Compon...
1N5399GP MCC-1N5399GP Datasheet
78Kb / 3P
   1.5 Amp Glass Passivated Rectifier 50 - 1000 Volts
logo
First Components Intern...
1N5399GP FCI-1N5399GP Datasheet
142Kb / 2P
   1.5 Amp MEGARECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
1N5399GP VISHAY-1N5399GP Datasheet
77Kb / 4P
   Glass Passivated Junction Rectifier
Revision: 15-Mar-11
logo
Shanghai Lunsure Electr...
1N5399GP CHENYI-1N5399GP Datasheet
48Kb / 3P
   1.5 Amp Glass Passivated Rectifier 50-1000 Volts
More results

Mô tả tương tự - 1N5399GP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
1N5391GP MCC-1N5391GP Datasheet
78Kb / 3P
   1.5 Amp Glass Passivated Rectifier 50 - 1000 Volts
logo
Shanghai Lunsure Electr...
1N5391GP CHENYI-1N5391GP Datasheet
48Kb / 3P
   1.5 Amp Glass Passivated Rectifier 50-1000 Volts
logo
Micro Commercial Compon...
1N5391GP MCC-1N5391GP_11 Datasheet
429Kb / 4P
   1.5 Amp Glass Passivated Rectifier 50 - 1000 Volts
KBP005M MCC-KBP005M Datasheet
721Kb / 3P
   1.5 Amp Glass Passivated Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
S2A-L MCC-S2A-L Datasheet
981Kb / 4P
   1.5 Amp Glass Passivated Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
S2D-LTP MCC-S2D-LTP Datasheet
940Kb / 4P
   1.5 Amp Glass Passivated Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
FR151GP MCC-FR151GP_11 Datasheet
757Kb / 4P
   1.5 Amp Glass Passivated Fast Recovery Rectifier 50 to 1000 Volts
FR151GP MCC-FR151GP Datasheet
83Kb / 3P
   1.5 Amp Glass Passivated Fast Recovery Rectifier 50 to 1000 Volts
FR151GP MCC-FR151GP_13 Datasheet
780Kb / 4P
   1.5 Amp Glass Passivated Fast Recovery Rectifier 50 to 1000 Volts
DR750 MCC-DR750 Datasheet
85Kb / 3P
   Passivated Rectifier 50 - 1000 Volts 6 Amp Glass
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com