công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5399 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện 1N5399
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

1N5399 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micro Commercial Components

  1N5399 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components 1N5399 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components 1N5399 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components 1N5399 Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
1N5391 thru 1N5399
Average Forward Rectified Current - Amperesversus
Ambient Temperature -
°C
Figure 2
Forward Derating Curve
0
175
50
75
100
125
0
.25
.5
.75
Single Phase, Half Wave
60Hz Resistive or Inductive Load
Amps
°C
150
1.0
1.25
1.5
Junction Capacitance - pFversus
Reverse Voltage - Volts
Instantaneous Forward Current - Amperesversus
Instantaneous Forward Voltage - Volts
Figure 1
Typical Forward Characteristics
4
6
20
10
Amps
.4
.6
.8
1.0
1.2
1.4
.01
.02
.04
.06
.1
.2
.4
.6
1
2
25
°C
Volts
Figure 3
Junction Capacitance
.1
.2
1
.4
2
10
20
40
4
100
200
1
2
6
10
20
100
pF
Volts
60
40
4
400
1000
TJ=25
°C
MCC
Revision: C
2013/01/01
TM
Micro Commercial Components
www.mccsemi.com
2 of 4


Số phần tương tự - 1N5399

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
1N5399 PANJIT-1N5399 Datasheet
47Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.5 Amperes)
logo
Compact Technology Corp...
1N5399 CTC-1N5399 Datasheet
61Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Yangzhou yangjie electr...
1N5399 YANGJIE-1N5399 Datasheet
690Kb / 2P
   1.5 AMPS.SILICON RECTIFIERS
logo
Dc Components
1N5399 DCCOM-1N5399 Datasheet
412Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SILICON RECTIFIER
logo
Guangdong Juxing Electr...
1N5399 JUXING-1N5399 Datasheet
453Kb / 2P
   SILICON RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - 1N5399

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
1N5391 MCC-1N5391 Datasheet
78Kb / 3P
   1.5 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
1N5391 MCC-1N5391_11 Datasheet
442Kb / 4P
   1.5 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1N5391 YFWDIODE-1N5391 Datasheet
72Kb / 3P
   1.5 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
logo
Micro Commercial Compon...
SM5391PL MCC-SM5391PL Datasheet
418Kb / 3P
   1.5 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1N5391-DO15 YFWDIODE-1N5391-DO15 Datasheet
416Kb / 3P
   1.5 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
logo
Micro Commercial Compon...
1N5391GP MCC-1N5391GP_13 Datasheet
451Kb / 4P
   1.5 Amp Glass Passivated Rectifier 50 - 1000 Volts
1N5391GP MCC-1N5391GP Datasheet
78Kb / 3P
   1.5 Amp Glass Passivated Rectifier 50 - 1000 Volts
logo
Shanghai Lunsure Electr...
1N5391GP CHENYI-1N5391GP Datasheet
48Kb / 3P
   1.5 Amp Glass Passivated Rectifier 50-1000 Volts
logo
Micro Commercial Compon...
1N5391GP MCC-1N5391GP_11 Datasheet
429Kb / 4P
   1.5 Amp Glass Passivated Rectifier 50 - 1000 Volts
FR151S MCC-FR151S Datasheet
232Kb / 4P
   1.5 Amp Fast Recovery Rectifier 50 to 1000 Volts
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com