công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE12S06A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Delta Electronics, Inc.

tên linh kiện NE12S06A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fixed frequency operation
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.

NE12S06A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Delta Electronics, Inc.

  NE12S06A Datasheet HTML 1Page - Delta Electronics, Inc. NE12S06A Datasheet HTML 2Page - Delta Electronics, Inc. NE12S06A Datasheet HTML 3Page - Delta Electronics, Inc. NE12S06A Datasheet HTML 4Page - Delta Electronics, Inc. NE12S06A Datasheet HTML 5Page - Delta Electronics, Inc. NE12S06A Datasheet HTML 6Page - Delta Electronics, Inc. NE12S06A Datasheet HTML 7Page - Delta Electronics, Inc. NE12S06A Datasheet HTML 8Page - Delta Electronics, Inc. NE12S06A Datasheet HTML 9Page - Delta Electronics, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
DS_NE12S06A_05202013
4
ELECTRICAL CHARACTERISTICS CURVES (CON.)
Figure 7: Output ripple & noise at 12Vin, 0.59V/6A out
Figure 8: Output ripple & noise at 12Vin, 0.9V/6A out
Figure 9: Output ripple & noise at 12Vin, 1.8V/6A out
Figure 10: Output ripple & noise at 12Vin, 2.5V/6A out
Figure 11: Output ripple & noise at 12Vin, 3.3V/6A out
Figure 12: Output ripple & noise at 12Vin, 5.0V/6A out


Số phần tương tự - NE12S06A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Delta Electronics, Inc.
NE12S0A0H03PNFA DELTA-NE12S0A0H03PNFA Datasheet
1Mb / 13P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.1~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 3Aout
NE12S0A0H06PNFA DELTA-NE12S0A0H06PNFA Datasheet
599Kb / 12P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.0~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 6Aout
NE12S0A0H06PNFA DELTA-NE12S0A0H06PNFA Datasheet
553Kb / 14P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules:3.1~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 6Aout
NE12S0A0H06PNFA DELTA-NE12S0A0H06PNFA Datasheet
553Kb / 14P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.1~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 6Aout
NE12S0A0H10PKFA DELTA-NE12S0A0H10PKFA Datasheet
645Kb / 12P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.0~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 10Aout
More results

Mô tả tương tự - NE12S06A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Delta Electronics, Inc.
IPM24S0A0 DELTA-IPM24S0A0 Datasheet
839Kb / 14P
   Fixed frequency operation
V48SR12005 DELTA-V48SR12005 Datasheet
535Kb / 13P
   Fixed frequency operation
DNT12SIP03 DELTA-DNT12SIP03 Datasheet
631Kb / 12P
   Fixed frequency operation
E48SP12020 DELTA-E48SP12020 Datasheet
475Kb / 15P
   Fixed frequency operation
V48SR DELTA-V48SR Datasheet
877Kb / 14P
   Fixed frequency operation
T48SR DELTA-T48SR Datasheet
439Kb / 12P
   Fixed frequency operation
H48SA28016 DELTA-H48SA28016 Datasheet
569Kb / 13P
   Fixed frequency operation
L36SA12004 DELTA-L36SA12004 Datasheet
550Kb / 13P
   Fixed frequency operation
IPM24S0B0 DELTA-IPM24S0B0 Datasheet
734Kb / 14P
   Fixed frequency operation
V48SC DELTA-V48SC Datasheet
1Mb / 17P
   Fixed frequency operation
E48SC12010 DELTA-E48SC12010 Datasheet
970Kb / 18P
   Fixed frequency operation
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com