công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD214C-FS3J bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện CD214C-FS3J
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Response Rectifier Chip Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

CD214C-FS3J bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Bourns Electronic Solutions

  CD214C-FS3J Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions CD214C-FS3J Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions CD214C-FS3J Datasheet HTML 3Page - Bourns Electronic Solutions CD214C-FS3J Datasheet HTML 4Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
3312-2mmSMDTrimmingPotentiometer
Specificationsaresubjecttochangewithoutnotice.
Thedevicecharacteristicsandparametersinthisdatasheetcananddovaryindifferent
applicationsandactualdeviceperformancemayvaryovertime.
Usersshouldverifyactualdeviceperformanceintheirspecificapplications.
CD214C-FS3xSeriesFastResponseRectifierChipDiode
01/18
Packaging Information
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
P
A
F
E
T
120°
D2
D
D
1
W1
C
IndexHole
P0
P1
W
B
30pitches
DirectionofFeed
30pitches
End
Trailer
Device
Leader
Start
d
The product is dispensed in tape and reel format (see diagram below).
DIMENSIONS:
MM
(INCHES)
Item
Symbol
CD214C-FS3 Series
Carrier Width
A
5.56 ± 0.10
(0.219 ± 0.004)
Carrier Length
B
8.18 ± 0.10
(0.322 ± 0.004)
Carrier Depth
C
2.50
(0.098) MAX.
Sprocket Hole
d
1.55 ± 0.05
(0.061 ± 0.002)
Reel Outside Diameter
D
330 ± 2.0
(12.992 ± 0.079)
Reel Inner Diameter
D1
50.0
(1.969) MIN.
Feed Hole Diameter
D2
13.0 ± 0.50
(0.512 ± 0.020)
Sprocket Hole Position
E
1.75 ± 0.10
(0.069 ± 0.004)
Punch Hole Position
F
7.50 ± 0.10
(0.295 ± 0.004)
Punch Hole Pitch
P
8.00 ± 0.10
(0.315 ± 0.004)
Sprocket Hole Pitch
P0
4.00 ± 0.10
(0.157 ± 0.004)
Embossment Center
P1
2.00 ± 0.10
(0.079 ± 0.004)
Overall Tape Thickness
T
0.40
(0.016) MAX.
Tape Width
W
16.00 ± 0.30
(0.630 ± 0.012)
Reel Width
W1
22.7
(0.893) MAX.
Quantity per Reel
--
3,000
Asia-Pacific:
Tel: +886-2 2562-4117
Email: asiacus@bourns.com
Europe:
Tel: +36 88 520 390
Email: eurocus@bourns.com
The Americas:
Tel: +1-951 781-5500
Email: americus@bourns.com
www.bourns.com


Số phần tương tự - CD214C-FS3J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD214C-F3100 BOURNS-CD214C-F3100 Datasheet
309Kb / 4P
   CD214C-F350~F3600 Fast Response Rectifiers
CD214C-F3200 BOURNS-CD214C-F3200 Datasheet
309Kb / 4P
   CD214C-F350~F3600 Fast Response Rectifiers
CD214C-F3400 BOURNS-CD214C-F3400 Datasheet
309Kb / 4P
   CD214C-F350~F3600 Fast Response Rectifiers
CD214C-F350 BOURNS-CD214C-F350 Datasheet
309Kb / 4P
   CD214C-F350~F3600 Fast Response Rectifiers
CD214C-F3600 BOURNS-CD214C-F3600 Datasheet
309Kb / 4P
   CD214C-F350~F3600 Fast Response Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - CD214C-FS3J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD214B-FS2X BOURNS-CD214B-FS2X Datasheet
483Kb / 4P
   Fast Response Rectifier Chip Diode
CD214B-FS3X BOURNS-CD214B-FS3X Datasheet
487Kb / 4P
   Fast Response Rectifier Chip Diode
CD214A-RS1X BOURNS-CD214A-RS1X Datasheet
183Kb / 5P
   CD214A-RS1x Series Fast Response Rectifier Chip Diode
REV. 03/20
CD214A-FS1X BOURNS-CD214A-FS1X Datasheet
185Kb / 5P
   CD214A-FS1x Series Fast Response Rectifier Chip Diode
REV. 03/20
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SMF3.3CA LEIDITECH-SMF3.3CA Datasheet
554Kb / 3P
   Glass passivated chip Very fast response time
logo
M.S. Kennedy Corporatio...
MSK5140-15 MSK-MSK5140-15_15 Datasheet
377Kb / 8P
   Fast Transient Response
logo
International Rectifier
IRUH330133B IRF-IRUH330133B_15 Datasheet
169Kb / 9P
   Fast Transient Response
logo
M.S. Kennedy Corporatio...
MSK5140-33 MSK-MSK5140-33_15 Datasheet
377Kb / 8P
   Fast Transient Response
logo
Rohm
BU90054GWZ ROHM-BU90054GWZ Datasheet
1,015Kb / 18P
   Fast transient response
logo
Wall Industries,Inc.
HPSERIES WALL-HPSERIES Datasheet
482Kb / 5P
   Fast Transient Response
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com