công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD214C-B360R bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện CD214C-B360R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

CD214C-B360R bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Bourns Electronic Solutions

  CD214C-B360R Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions CD214C-B360R Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions CD214C-B360R Datasheet HTML 3Page - Bourns Electronic Solutions CD214C-B360R Datasheet HTML 4Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3312-2mmSMDTrimmingPotentiometer
Specificationsaresubjecttochangewithoutnotice.
Thedevicecharacteristicsandparametersinthisdatasheetcananddovaryindifferentapplicationsandactualdeviceperformancemayvaryovertime.
Usersshouldverifyactualdeviceperformanceintheirspecificapplications.
CD214C-B3xRSeriesSchottkyBarrierRectifierChipDiode
Product Dimensions
Recommended Pad Layout
DIMENSIONS:
MM
(INCHES)
Dimension
CD214C-B3 Series
A
8.0 ± 0.10
(0.315 ± 0.004)
B
5.0 ± 0.10
(0.197 ± 0.004)
C
3.90
(0.154) TYP.
D
0.80 ± 0.02
(0.031 ± 0.001)
E
1.95 ± 0.10
(0.077 ± 0.004)
F
1.10 ± 0.15
(0.043 ± 0.006)
DIMENSIONS:
MM
(INCHES)
Typical Part Marking
Dimension
CD214C-B3 Series
G
4.10
(0.161) MAX.
H
3.90
(0154) MIN.
I
11.90
(0.469) REF.
DEVICECODE:
302=CD214C-B320R
304=CD214C-B340R
306=CD214C-B360R
310=CD214C-B3100R
302
YWW
DATECODE:
Y=LAST
DIGITOF
YEAR
WW=WEEK
NUMBER
How to Order
CD 214C - B 3 20 R
Common Code
CD = Chip Diode
Package
214C = SMC/DO-214AB Compatible
Model
B = Schottky Barrier Series
Maximum Average Forward Rectified Current
3 = 3 A
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage
20 = 20 V
40 = 40 V
60 = 60 V
100 = 100 V
Environmental Specifications
Moisture Sensitivity Level................................................................1
ESD Classification (HBM)............................................................. 3B
G
I
C
B
H
A
E
E
D
F
G
I
C
B
H
A
E
E
D
F


Số phần tương tự - CD214C-B360R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD214C-B360 BOURNS-CD214C-B360 Datasheet
313Kb / 4P
   CD214C-B320 ~ B360 Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214C-B360LF BOURNS-CD214C-B360LF Datasheet
313Kb / 4P
   CD214C-B320 ~ B360 Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
More results

Mô tả tương tự - CD214C-B360R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD214A-B320 BOURNS-CD214A-B320_11 Datasheet
167Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214A-B1XR BOURNS-CD214A-B1XR Datasheet
482Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214A-B120 BOURNS-CD214A-B120 Datasheet
307Kb / 6P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214A-B220 BOURNS-CD214A-B220 Datasheet
298Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214A-B2XR BOURNS-CD214A-B2XR Datasheet
468Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214A-B3XR BOURNS-CD214A-B3XR Datasheet
553Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214A-B320 BOURNS-CD214A-B320 Datasheet
298Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD1607-B140 BOURNS-CD1607-B140 Datasheet
745Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD1607-B120 BOURNS-CD1607-B120 Datasheet
287Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214B-B2XR BOURNS-CD214B-B2XR Datasheet
475Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com