công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD214C-B340R bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện CD214C-B340R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

CD214C-B340R bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Bourns Electronic Solutions

  CD214C-B340R Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions CD214C-B340R Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions CD214C-B340R Datasheet HTML 3Page - Bourns Electronic Solutions CD214C-B340R Datasheet HTML 4Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
3
1
2
0
0507090
110
130
150
LeadTemperature(°C)
CD214C-B320R,-B340R
CD214AC-B360R,-B3100R
Resistiveor
InductiveLoad
PCBMountedon
5.0x5.0mm
(0.2x0.2inch)
CopperPadAreas
120
20
40
60
80
100
0
010
100
NumberofCycles@60Hz
8.3ms
SingleHalf
Sine-Wave
(JEDECMethod)
1
10
0.01
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
InstantaneousForwardVoltage(Volts)
0.10
CD214C-B320R,-B340R
CD214C-B360R
CD214C-B3100R
0.01
0.1
1
10
100
0.001
020
40
60
80
100
PercentofRatedPeakReverseVoltage(%)
TJ=25°C
TJ=100°C
400
100
10
0.1
1.0
10
100
ReverseVoltage(Volts)
TJ=25°C
f=1.0MHz
Vsig=50mVP-P
3312-2mmSMDTrimmingPotentiometer
Specificationsaresubjecttochangewithoutnotice.
Thedevicecharacteristicsandparametersinthisdatasheetcananddovaryin
differentapplicationsandactualdeviceperformancemayvaryovertime.
Usersshouldverifyactualdeviceperformanceintheirspecificapplications.
CD214C-B3xRSeriesSchottkyBarrierRectifierChipDiode
Performance Graphs
Forward Current Derating Curve
Maximum Peak Forward Surge Current
Typical Instantaneous Forward Characteristics
Typical Reverse Characteristics
Typical Junction Capacitance


Số phần tương tự - CD214C-B340R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD214C-B340 BOURNS-CD214C-B340 Datasheet
313Kb / 4P
   CD214C-B320 ~ B360 Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214C-B340LF BOURNS-CD214C-B340LF Datasheet
313Kb / 4P
   CD214C-B320 ~ B360 Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
More results

Mô tả tương tự - CD214C-B340R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD214A-B320 BOURNS-CD214A-B320_11 Datasheet
167Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214A-B1XR BOURNS-CD214A-B1XR Datasheet
482Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214A-B120 BOURNS-CD214A-B120 Datasheet
307Kb / 6P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214A-B220 BOURNS-CD214A-B220 Datasheet
298Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214A-B2XR BOURNS-CD214A-B2XR Datasheet
468Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214A-B3XR BOURNS-CD214A-B3XR Datasheet
553Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214A-B320 BOURNS-CD214A-B320 Datasheet
298Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD1607-B140 BOURNS-CD1607-B140 Datasheet
745Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD1607-B120 BOURNS-CD1607-B120 Datasheet
287Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214B-B2XR BOURNS-CD214B-B2XR Datasheet
475Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com