công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD214B-FS3J bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện CD214B-FS3J
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Response Rectifier Chip Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

CD214B-FS3J bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Bourns Electronic Solutions

  CD214B-FS3J Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions CD214B-FS3J Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions CD214B-FS3J Datasheet HTML 3Page - Bourns Electronic Solutions CD214B-FS3J Datasheet HTML 4Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
3312-2mmSMDTrimmingPotentiometer
Specificationsaresubjecttochangewithoutnotice.
Thedevicecharacteristicsandparametersinthisdatasheetcananddovaryindifferentapplicationsandactualdeviceperformancemayvaryovertime.
Usersshouldverifyactualdeviceperformanceintheirspecificapplications.
CD214B-FS3xSeriesFastResponseRectifierChipDiode
Performance Graphs
Forward Current Derating Curve
Max. Peak Forward Surge Current
Typical Reverse Characteristics
Typical Junction Capacitance
Typical Instantaneous Forward Characteristics
2
3
1
0
02550
75
100
125
150
175
LeadTemperature(°C)
400
100
10
0.1
1.0
10
100
ReverseVoltage(Volts)
TJ=25°C
f=1.0MHz
Vsig=50mVP-P
400
CD214A-B120R
CD214A-B140R
100
10
0.1
1.0
10
100
ReverseVoltage(Volts)
TJ=25°C
f=1.0MHz
Vsig=50mVP-P
400
CD214A-B160R
CD214A-B1100R
100
10
0.1
1.0
10
100
ReverseVoltage(Volts)
TJ=25°C
f=1.0MHz
Vsig=50mVP-P
200
100
10
1
0.1
110
100
ReverseVoltage(Volts)
TJ=25°C
f=1.0MHz
Vsig=50mVP-P
120
20
40
60
80
100
0
010
100
NumberofCycles@60Hz
8.3ms
SingleHalf
Sine-Wave
(JEDECMethod)
0.1
10
0.01
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
InstantaneousForwardVoltage(Volts)
1
TTa=25°C
C
=25C
CD214B-FS3D
CD214B-FS3J
CD214B-FS3K
CD214B-FS3G
0.1
1
10
100
0.01
020
40
60
80
100 110
PercentofRatedPeakReverseVoltage(%)
TJ=25°C
TJ=125°C
TJ=150°C
Resistiveor
InductiveLoad
PCBMountedon
5.0x5.0mm
(0.2x0.2inch)
CopperPadAreas


Số phần tương tự - CD214B-FS3J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD214B-FS2D BOURNS-CD214B-FS2D Datasheet
483Kb / 4P
   Fast Response Rectifier Chip Diode
CD214B-FS2G BOURNS-CD214B-FS2G Datasheet
483Kb / 4P
   Fast Response Rectifier Chip Diode
CD214B-FS2J BOURNS-CD214B-FS2J Datasheet
483Kb / 4P
   Fast Response Rectifier Chip Diode
CD214B-FS2K BOURNS-CD214B-FS2K Datasheet
483Kb / 4P
   Fast Response Rectifier Chip Diode
CD214B-FS2X BOURNS-CD214B-FS2X Datasheet
483Kb / 4P
   Fast Response Rectifier Chip Diode
More results

Mô tả tương tự - CD214B-FS3J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD214C-FS3X BOURNS-CD214C-FS3X Datasheet
483Kb / 4P
   Fast Response Rectifier Chip Diode
CD214B-FS2X BOURNS-CD214B-FS2X Datasheet
483Kb / 4P
   Fast Response Rectifier Chip Diode
CD214A-RS1X BOURNS-CD214A-RS1X Datasheet
183Kb / 5P
   CD214A-RS1x Series Fast Response Rectifier Chip Diode
REV. 03/20
CD214A-FS1X BOURNS-CD214A-FS1X Datasheet
185Kb / 5P
   CD214A-FS1x Series Fast Response Rectifier Chip Diode
REV. 03/20
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SMF3.3CA LEIDITECH-SMF3.3CA Datasheet
554Kb / 3P
   Glass passivated chip Very fast response time
logo
M.S. Kennedy Corporatio...
MSK5140-15 MSK-MSK5140-15_15 Datasheet
377Kb / 8P
   Fast Transient Response
logo
International Rectifier
IRUH330133B IRF-IRUH330133B_15 Datasheet
169Kb / 9P
   Fast Transient Response
logo
M.S. Kennedy Corporatio...
MSK5140-33 MSK-MSK5140-33_15 Datasheet
377Kb / 8P
   Fast Transient Response
logo
Rohm
BU90054GWZ ROHM-BU90054GWZ Datasheet
1,015Kb / 18P
   Fast transient response
logo
Wall Industries,Inc.
HPSERIES WALL-HPSERIES Datasheet
482Kb / 5P
   Fast Transient Response
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com