công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACE1561BEBM+H bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ACE Technology Co., LTD.

tên linh kiện ACE1561BEBM+H
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACE [ACE Technology Co., LTD.]
Trang chủ  http://www.ace-ele.com
Logo ACE - ACE Technology Co., LTD.

ACE1561BEBM+H bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ACE Technology Co., LTD.

  ACE1561BEBM+H Datasheet HTML 1Page - ACE Technology Co., LTD. ACE1561BEBM+H Datasheet HTML 2Page - ACE Technology Co., LTD. ACE1561BEBM+H Datasheet HTML 3Page - ACE Technology Co., LTD. ACE1561BEBM+H Datasheet HTML 4Page - ACE Technology Co., LTD. ACE1561BEBM+H Datasheet HTML 5Page - ACE Technology Co., LTD. ACE1561BEBM+H Datasheet HTML 6Page - ACE Technology Co., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
ACE1561BE
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
VER 1.1
1
Description
The ACE1561BE uses advanced trench technology to provide excellent RDS(ON) and low gate charge.
This device is suitable for use as a load switch or in PWM applications.
Features
VDS (V) = -20V,ID = -3A
RDS(ON)=90mΩ @ VGS= -4.5V
RDS(ON)=110mΩ @ VGS= -2.5V
SOT23-3 Package
Absolute Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Max
Unit
Drain-Source Voltage
VDSS
-20
V
Gate-Source Voltage
VGSS
±8
V
Drain Current (Continuous)
TA=25℃
ID
-3
A
TA=70℃
-2
Drain Current (Pulsed)
IDM
-12
A
Power Dissipation
TA=25℃
PD
1.3
W
Operating temperature / storage temperature
TJ/TSTG
-55~150
Packaging Type
SOT-23-3
Ordering information
ACE1561BE XX+H
BM: SOT-23-3
Pb - free
Halogen - free


Số phần tương tự - ACE1561BEBM+H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE1500B ACE-ACE1500B Datasheet
758Kb / 6P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
VER 1.2
logo
Fairchild Semiconductor
ACE1501 FAIRCHILD-ACE1501 Datasheet
1Mb / 33P
   ACE1501 Product Family Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE150112FM+H ACE-ACE150112FM+H Datasheet
714Kb / 13P
   150KHz,2A, PWM Step-Down DC/DC Converter
VER 1.2
ACE150133FM+H ACE-ACE150133FM+H Datasheet
714Kb / 13P
   150KHz,2A, PWM Step-Down DC/DC Converter
VER 1.2
ACE150150FM+H ACE-ACE150150FM+H Datasheet
714Kb / 13P
   150KHz,2A, PWM Step-Down DC/DC Converter
VER 1.2
More results

Mô tả tương tự - ACE1561BEBM+H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD419 AOSMD-AOD419 Datasheet
119Kb / 5P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Chino-Excel Technology
CEM4435A CET-CEM4435A Datasheet
106Kb / 4P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CES2321 CET-CES2321 Datasheet
108Kb / 4P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CED2303 CET-CED2303 Datasheet
140Kb / 4P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CED3423 CET-CED3423 Datasheet
258Kb / 4P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Diodes Incorporated
BSS84W DIODES-BSS84W_1 Datasheet
100Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30205 Rev. 9 - 2
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO6403 AOSMD-AO6403 Datasheet
114Kb / 4P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
AO6419 AOSMD-AO6419 Datasheet
114Kb / 4P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
AO7413 AOSMD-AO7413 Datasheet
114Kb / 4P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
AOU403 AOSMD-AOU403 Datasheet
72Kb / 5P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com