công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMAJ20CA-Q bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện SMAJ20CA-Q
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transient Voltage Suppressor Diode Series
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

SMAJ20CA-Q bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Bourns Electronic Solutions

  SMAJ20CA-Q Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions SMAJ20CA-Q Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions SMAJ20CA-Q Datasheet HTML 3Page - Bourns Electronic Solutions SMAJ20CA-Q Datasheet HTML 4Page - Bourns Electronic Solutions SMAJ20CA-Q Datasheet HTML 5Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Specificationsaresubjecttochangewithoutnotice.
Thedevicecharacteristicsandparametersinthisdatasheetcananddovaryindifferentapplicationsandactualdeviceperformancemayvaryovertime.
Usersshouldverifyactualdeviceperformanceintheirspecificapplications.
SMAJ-QTransientVoltageSuppressorDiodeSeries
Electrical Characteristics (@ TA = 25 °C Unless Otherwise Noted)
Unidirectional Device
Bidirectional Device
Breakdown Voltage
VBR (Volts)
Working
Peak
Reverse
Voltage
Maximum
Reverse
Leakage
@ VRWM
Maximum
Reverse
Voltage
@ IRSM
Maximum
Reverse
Surge
Current
Part No.
Marking
Part No.
Marking Min. Max. @ IT (mA) VRWM (V)
IR (μA)
VRSM (V)
IRSM (A)
SMAJ12A-Q
IEQ
SMAJ12CA-Q
UEQ
13.3
14.7
1.0
12
1.0
19.9
20.1
SMAJ13A-Q
IGQ
SMAJ13CA-Q
UGQ
14.4
15.9
1.0
13
1.0
21.5
18.6
SMAJ14A-Q
IKQ
SMAJ14CA-Q
UKQ
15.6
17.2
1.0
14
1.0
23.2
17.2
SMAJ15A-Q
IMQ
SMAJ15CA-Q
UMQ
16.7
18.5
1.0
15
1.0
24.4
16.4
SMAJ16A-Q
IPQ
SMAJ16CA-Q
UPQ
17.8
19.7
1.0
16
1.0
26.0
15.3
SMAJ17A-Q
IRQ
SMAJ17CA-Q
URQ
18.9
20.9
1.0
17
1.0
27.6
14.5
SMAJ18A-Q
ITQ
SMAJ18CA-Q
UTQ
20.0
22.1
1.0
18
1.0
29.2
13.7
SMAJ20A-Q
IVQ
SMAJ20CA-Q
UVQ
22.2
24.5
1.0
20
1.0
32.4
12.3
SMAJ22A-Q
IXQ
SMAJ22CA-Q
UXQ
24.4
26.9
1.0
22
1.0
35.5
11.3
SMAJ24A-Q
IZQ
SMAJ24CA-Q
UZQ
26.7
29.5
1.0
24
1.0
38.9
10.3
SMAJ26A-Q
JEQ
SMAJ26CA-Q
VEQ
28.9
31.9
1.0
26
1.0
42.1
9.5
SMAJ28A-Q
JGQ
SMAJ28CA-Q
VGQ
31.1
34.4
1.0
28
1.0
45.4
8.8
SMAJ30A-Q
JKQ
SMAJ30CA-Q
VKQ
33.3
36.8
1.0
30
1.0
48.4
8.3
SMAJ33A-Q
JMQ
SMAJ33CA-Q
VMQ
36.7
40.6
1.0
33
1.0
53.3
7.5
SMAJ36A-Q
JPQ
SMAJ36CA-Q
VPQ
40.0
44.2
1.0
36
1.0
58.1
6.9
SMAJ40A-Q
JRQ
SMAJ40CA-Q
VRQ
44.4
49.1
1.0
40
1.0
64.5
6.2
SMAJ43A-Q
JTQ
SMAJ43CA-Q
VTQ
47.8
52.8
1.0
43
1.0
69.4
5.8
SMAJ45A-Q
JVQ
SMAJ45CA-Q
VVQ
50.0
55.3
1.0
45
1.0
72.7
5.5
SMAJ48A-Q
JXQ
SMAJ48CA-Q
VXQ
53.3
58.9
1.0
48
1.0
77.4
5.2
SMAJ51A-Q
JZQ
SMAJ51CA-Q
VZQ
56.7
62.7
1.0
51
1.0
82.4
4.9
SMAJ54A-Q
REQ
SMAJ54CA-Q
WEQ
60.0
66.3
1.0
54
1.0
87.1
4.6
SMAJ58A-Q
RGQ
SMAJ58CA-Q
WGQ
64.4
71.2
1.0
58
1.0
93.6
4.3
Notes: 1. Suffix ‘A’ denotes a 5 % tolerance unidirectional device.
2. Suffix ‘CA’ denotes a 5 % tolerance bidirectional device.


Số phần tương tự - SMAJ20CA-Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
SMAJ20CA-13-F DIODES-SMAJ20CA-13-F Datasheet
81Kb / 4P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS19005 Rev. 13 - 2
logo
UN Semiconducctor INC
SMAJ20CA-AT UNSEMI-SMAJ20CA-AT Datasheet
3Mb / 7P
   400W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
Revision March 1,2022
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ20CA-TP MCC-SMAJ20CA-TP Datasheet
165Kb / 4P
   400 Watt Transient Voltage Suppressors 5.0 to 440 Volts
logo
STMicroelectronics
SMAJ20CA-TR STMICROELECTRONICS-SMAJ20CA-TR Datasheet
90Kb / 5P
   TRANSILTM
SMAJ20CA-TR STMICROELECTRONICS-SMAJ20CA-TR Datasheet
90Kb / 5P
   TRANSILTM
More results

Mô tả tương tự - SMAJ20CA-Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
SMBJ BOURNS-SMBJ Datasheet
282Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMAJ5.0CA-H BOURNS-SMAJ5.0CA-H Datasheet
282Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
CD214C BOURNS-CD214C_08 Datasheet
224Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
CD214B BOURNS-CD214B_08 Datasheet
231Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
CD214C BOURNS-CD214C_10 Datasheet
148Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMCJ50CA BOURNS-SMCJ50CA_13 Datasheet
352Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
P6SMB6.8CA-H BOURNS-P6SMB6.8CA-H Datasheet
329Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
P6SMB BOURNS-P6SMB Datasheet
329Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMAJ BOURNS-SMAJ Datasheet
282Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
5.0SMDJ-Q BOURNS-5.0SMDJ-Q Datasheet
536Kb / 6P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com