công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM2520F3C03-P22 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Kingbright Corporation

tên linh kiện AM2520F3C03-P22
Giải thích chi tiết về linh kiện  Infrared Emitting Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Trang chủ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

AM2520F3C03-P22 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Kingbright Corporation

  AM2520F3C03-P22 Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation AM2520F3C03-P22 Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation AM2520F3C03-P22 Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation AM2520F3C03-P22 Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
© 2018 Kingbright. All Rights Reserved. Spec No: DSAO8894 / 1202000467 Rev No: V.2A
Date: 01/03/2018
Page 1 / 4
Part Number
Emitting Color
(Material)
Lens Type
Po (mW/sr) @ 20mA [2]
Viewing Angle [1]
Min.
Typ.
Min.
Typ.
2θ1/2
AM2520F3C03-P22
Infrared (GaAs)
Water Clear
5
10
10
20
20°
*3
*8
*8
*16
Po (mW/sr) @ 50mA [2]
DESCRIPTION
F3 Made with Gallium Arsenide Infrared Emitting diodes
FEATURES
Subminiature package
Mechanically and spectrally matched to the phototransistor
Gull wing lead
Long life - solid state reliability
Low package profile
Moisture sensitivity level: 3
Package: 1000 pcs / reel
RoHS compliant
APPLICATIONS
Infrared Illumination for cameras
Machine vision systems
Surveillance systems
Industrial electronics
IR data transmission
Remote control
PACKAGE DIMENSIONS
SELECTION GUIDE
AM2520F3C03-P22
Infrared Emitting Diode
RECOMMENDED SOLDERING PATTERN
(units : mm; tolerance : ± 0.1)
Notes:
1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is ±0.25(0.01") unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
4. The specifications, characteristics and technical data described in the datasheet are subject to change
without prior notice.
5. The device has a single mounting surface. The device must be mounted according to the specifications.
Notes:
1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 of the optical peak value.
2. Radiant Intensity / luminous flux: +/-15%.
* Radiant intensity value is traceable to CIE127-2007 standards.


Số phần tương tự - AM2520F3C03-P22

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
AM2520F3C03-P22 TO-GRACE-AM2520F3C03-P22 Datasheet
1Mb / 4P
   Infrared Emitting Diode
More results

Mô tả tương tự - AM2520F3C03-P22

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IDEA.lnc.
IEFC0128 IDEA-IEFC0128 Datasheet
37Kb / 2P
   infrared emitting diode
logo
NTE Electronics
NTE3029A NTE-NTE3029A Datasheet
21Kb / 2P
   Infrared-Emitting Diode
logo
List of Unclassifed Man...
LN-1A11 ETC-LN-1A11 Datasheet
56Kb / 1P
   INFRARED EMITTING DIODE
logo
Micro Electronics
MIB31TA-2 MICRO-ELECTRONICS-MIB31TA-2 Datasheet
42Kb / 1P
   INFRARED EMITTING DIODE
MI33T MICRO-ELECTRONICS-MI33T Datasheet
95Kb / 3P
   INFRARED EMITTING DIODE
MI51TA-2 MICRO-ELECTRONICS-MI51TA-2 Datasheet
47Kb / 1P
   INFRARED EMITTING DIODE
MIB57T-J MICRO-ELECTRONICS-MIB57T-J Datasheet
85Kb / 2P
   INFRARED EMITTING DIODE
MIB57T-K MICRO-ELECTRONICS-MIB57T-K Datasheet
84Kb / 2P
   INFRARED EMITTING DIODE
logo
Sharp Corporation
GL710 SHARP-GL710 Datasheet
36Kb / 2P
   Infrared Emitting Diode
logo
Micro Electronics
MI31T MICRO-ELECTRONICS-MI31T Datasheet
79Kb / 2P
   INFRARED EMITTING DIODE
logo
Marktech Corporate
LS880PT MARKTECH-LS880PT Datasheet
140Kb / 1P
   Infrared Emitting Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com