công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMAJ22A-Q bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện SMAJ22A-Q
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transient Voltage Suppressor Diode Series
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

SMAJ22A-Q bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Bourns Electronic Solutions

  SMAJ22A-Q Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions SMAJ22A-Q Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions SMAJ22A-Q Datasheet HTML 3Page - Bourns Electronic Solutions SMAJ22A-Q Datasheet HTML 4Page - Bourns Electronic Solutions SMAJ22A-Q Datasheet HTML 5Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
3312-2mmSMDTrimmingPotentiometer
100
75
50
25
0
050
25
75
100
150
125
AmbientTemperature( °C)
10x1000WaveformasDefined
byR.E.A.
1.0
0.6
0.8
0.4
0.2
0.0
050
25
75
100
150
125
TL-LeadTemperature(°C)
45
30
35
40
25
15
20
5
10
0
1
10
100
NumberofCyclesat60Hz
PulseWidth8.3ms
SingleHalfSine-Wave
100
50
0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
T,Time(ms)
TA=25°C
TP
TR=10µs
Halfvalue= IRSM
2
Peakvalue(IRSM)
Pulsewidth(TP)
isdefinedasthatpoint
wherethepeakcurrent
decaysto50%ofIPSM.
10x1000waveform
asdefinedbyR.E.A.
10000
10
1
1
10
100
1000
VBR-ReverseBreakdownVoltage(V)
10
1.0
0.1
0.1µs
1.0µs
10µs
10ms
Td,PulseWidth(Seconds)
100µs
1.0ms
100
1000
TJ=25°C
f=1.0MHz
Vsig=50mVp-p
Unidirectional
@VR
Bidirectional
@VR
Bidirectional
v-0v
Unidirectional
v-0v
TA=25°C
Non-repetitive
PulseWaveform
ShowninPulseWaveformGraph
Specificationsaresubjecttochangewithoutnotice.
Thedevicecharacteristicsandparametersinthisdatasheetcananddovaryindifferentapplicationsandactualdeviceperformancemayvaryovertime.
Usersshouldverifyactualdeviceperformanceintheirspecificapplications.
SMAJ-QTransientVoltageSuppressorDiodeSeries
Performance Graphs
Peak Pulse Power Derating Curve
Maximum Non-Repetitive Surge Current
Pulse Waveform
Typical Junction Capacitance
Pulse Rating Curve
Steady State Power Derating Curve


Số phần tương tự - SMAJ22A-Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
SMAJ22A-13-F DIODES-SMAJ22A-13-F Datasheet
81Kb / 4P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS19005 Rev. 13 - 2
logo
UN Semiconducctor INC
SMAJ22A-AT UNSEMI-SMAJ22A-AT Datasheet
3Mb / 7P
   400W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
Revision March 1,2022
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ22A-TP MCC-SMAJ22A-TP Datasheet
165Kb / 4P
   400 Watt Transient Voltage Suppressors 5.0 to 440 Volts
logo
STMicroelectronics
SMAJ22A-TR STMICROELECTRONICS-SMAJ22A-TR Datasheet
90Kb / 5P
   TRANSILTM
SMAJ22A-TR STMICROELECTRONICS-SMAJ22A-TR Datasheet
90Kb / 5P
   TRANSILTM
More results

Mô tả tương tự - SMAJ22A-Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
SMBJ BOURNS-SMBJ Datasheet
282Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMAJ5.0CA-H BOURNS-SMAJ5.0CA-H Datasheet
282Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
CD214C BOURNS-CD214C_08 Datasheet
224Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
CD214B BOURNS-CD214B_08 Datasheet
231Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
CD214C BOURNS-CD214C_10 Datasheet
148Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMCJ50CA BOURNS-SMCJ50CA_13 Datasheet
352Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
P6SMB6.8CA-H BOURNS-P6SMB6.8CA-H Datasheet
329Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
P6SMB BOURNS-P6SMB Datasheet
329Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
SMAJ BOURNS-SMAJ Datasheet
282Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
5.0SMDJ-Q BOURNS-5.0SMDJ-Q Datasheet
536Kb / 6P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com