công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UC1845JQMLV bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện UC1845JQMLV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Current Mode PWM Controller
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

UC1845JQMLV bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  UC1845JQMLV Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments UC1845JQMLV Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments UC1845JQMLV Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 3 page
background image
4
PARAMETER
TEST CONDITION
UC1842/3/4/5
UC2842/3/4/5
UC3842/3/4/5
UNITS
MIN
TYP
MAX
MIN
TYP
MAX
Output Section
Output Low Level
ISINK = 20mA
0.1
0.4
0.1
0.4
V
ISINK = 200mA
1.5
2.2
1.5
2.2
V
Output High Level
ISOURCE = 20mA
13
13.5
13
13.5
V
ISOURCE = 200mA
12
13.5
12
13.5
V
Rise Time
TJ = 25°C, CL = 1nF (Note 2)
50
150
50
150
ns
Fall Time
TJ = 25°C, CL = 1nF (Note 2)
50
150
50
150
ns
Under-voltage Lockout Section
Start Threshold
X842/4
15
16
17
14.5
16
17.5
V
X843/5
7.8
8.4
9.0
7.8
8.4
9.0
V
Min. Operating Voltage
After Turn On
X842/4
9
10
11
8.5
10
11.5
V
X843/5
7.0
7.6
8.2
7.0
7.6
8.2
V
PWM Section
Maximum Duty Cycle
X842/3
95
97
100
95
97
100
%
X844/5
46
48
50
47
48
50
%
Minimum Duty Cycle
0
0
%
Total Standby Current
Start-Up Current
0.5
1
0.5
1
mA
Operating Supply Current
VPIN 2 =VPIN 3 = 0V
1117
1117
mA
VCC Zener Voltage
ICC = 25mA
30
34
30
34
V
Note 2:
These parameters, although guaranteed, are not 100% tested in production.
Note 3:
Parameter measured at trip point of latch with VPIN 2 =0
.
Note 4:
Gain defined as: A
VPIN
VPIN
VPIN
V
=≤
1
3
03 0 8
;. .
Note 5:
Adjust VCC above the start threshold before setting at 15V.
Note 6:
Output frequency equals oscillator frequency for the UC1842 and UC1843.
Output frequency is one half oscillator frequency for the UC1844 and UC1845.
UC1842/3/4/5
UC2842/3/4/5
UC3842/3/4/5
ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Unless otherwise stated, these specifications apply for
−55°C ≤ TA ≤ 125°C for the
UC184X;
−40°C ≤ TA ≤ 85°C for the UC284X; 0°C ≤ TA ≤ 70°C for the 384X; VCC =
15V (Note 5); RT = 10k; CT = 3.3nF, TA=TJ.
ERROR AMP CONFIGURATION
Error Amp can Source or Sink up to 0.5mA


Số phần tương tự - UC1845JQMLV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UC1845J TI1-UC1845J Datasheet
708Kb / 28P
[Old version datasheet]   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
UC1845J TI1-UC1845J Datasheet
708Kb / 28P
[Old version datasheet]   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
UC1845J TI-UC1845J Datasheet
693Kb / 28P
[Old version datasheet]   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
UC1845J TI-UC1845J Datasheet
693Kb / 28P
[Old version datasheet]   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
UC1845J TI-UC1845J Datasheet
693Kb / 28P
[Old version datasheet]   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
More results

Mô tả tương tự - UC1845JQMLV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
UC3842 PHILIPS-UC3842 Datasheet
74Kb / 8P
   Current-mode PWM controller
August 31, 1994
logo
Daewoo Semiconductor
DBL3842 DAEWOO-DBL3842 Datasheet
467Kb / 8P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP384XC BCDSEMI-AP384XC Datasheet
176Kb / 13P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
logo
Cystech Electonics Corp...
MC7731N6 CYSTEKEC-MC7731N6 Datasheet
363Kb / 10P
   Current Mode PWM Controller
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP3842C BCDSEMI-AP3842C Datasheet
359Kb / 14P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
logo
Texas Instruments
UC1846AJ TI-UC1846AJ Datasheet
3Mb / 13P
[Old version datasheet]   Current Mode PWM Controller
UC3844Q TI1-UC3844Q Datasheet
708Kb / 28P
[Old version datasheet]   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
UC2846J TI-UC2846J Datasheet
463Kb / 8P
[Old version datasheet]   Current Mode PWM Controller
logo
List of Unclassifed Man...
AMC3842B ETC-AMC3842B Datasheet
365Kb / 10P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
CM3842 ETC-CM3842 Datasheet
638Kb / 12P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com