công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UC1842J883B bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện UC1842J883B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Current Mode PWM Controller
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

UC1842J883B bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

  UC1842J883B Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments UC1842J883B Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments UC1842J883B Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 3 page
background image
7
UC1842/3/4/5
UC2842/3/4/5
UC3842/3/4/5
OFFLINE FLYBACK REGULATOR
SLOPE COMPENSATION
A fraction of the oscillator ramp can be resistively
summed with the current sense signal to provide
slope compensation for converters requiring duty
cycles over 50%.
Power Supply Specifications
1. Input Voltages
5VAC to 130VA
(50 Hz/60Hz)
2. Line Isolation
3750V
3. Switching Frequency
40kHz
4. Efficiency at Full Load 70%
5. Output Voltage:
A. +5V,
±5%; 1A to 4A load
Ripple voltage: 50mV P-P Max
B. +12V,
±3%; 0.1A to 0.3A load
Ripple voltage: 100mV P-P Max
C. -12V ,
±3%; 0.1A to 0.3A load
Ripple voltage: 100mV P-P Max


Số phần tương tự - UC1842J883B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UC1842J883B TI1-UC1842J883B Datasheet
708Kb / 28P
[Old version datasheet]   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
UC1842J883B TI1-UC1842J883B Datasheet
708Kb / 28P
[Old version datasheet]   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
UC1842J883B TI-UC1842J883B Datasheet
693Kb / 28P
[Old version datasheet]   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
UC1842J883B TI-UC1842J883B Datasheet
693Kb / 28P
[Old version datasheet]   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
UC1842J883B TI-UC1842J883B Datasheet
693Kb / 28P
[Old version datasheet]   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
More results

Mô tả tương tự - UC1842J883B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
UC3842 PHILIPS-UC3842 Datasheet
74Kb / 8P
   Current-mode PWM controller
August 31, 1994
logo
Daewoo Semiconductor
DBL3842 DAEWOO-DBL3842 Datasheet
467Kb / 8P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP384XC BCDSEMI-AP384XC Datasheet
176Kb / 13P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
logo
Cystech Electonics Corp...
MC7731N6 CYSTEKEC-MC7731N6 Datasheet
363Kb / 10P
   Current Mode PWM Controller
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP3842C BCDSEMI-AP3842C Datasheet
359Kb / 14P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
logo
Texas Instruments
UC1846AJ TI-UC1846AJ Datasheet
3Mb / 13P
[Old version datasheet]   Current Mode PWM Controller
UC3844Q TI1-UC3844Q Datasheet
708Kb / 28P
[Old version datasheet]   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
UC2846J TI-UC2846J Datasheet
463Kb / 8P
[Old version datasheet]   Current Mode PWM Controller
logo
List of Unclassifed Man...
AMC3842B ETC-AMC3842B Datasheet
365Kb / 10P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
CM3842 ETC-CM3842 Datasheet
638Kb / 12P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com